Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 656 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 656 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 652Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 653Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 654Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 655Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 656Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 657Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 658Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 659Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 660Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 656 / 1140 page
background image
20.
 A/D 変換器
623
20.1
 概要
本 LSI は、逐次比較方式で動作する 10 ビットの A/D 変換器を内蔵しており、最大 8 チ
ャネルのアナログ入力を選択することができます。
8
チャネルのアナログ端子入力に加え、最大 16 チャネルのデジタル端子入力を A/D 変
換の対象に選択が可能です。デジタル入力を選択した場合、変換精度が低下しますので、
デジタル入力は多値入力判定のコンパレータなどの用途が最適です。
20.1.1
 特長
A/D
変換器の特長を以下に示します。
■10 ビット分解能
■入力チャネル:8 チャネル(アナログ入力端子)、16 チャネル(デジタル入力端子)
■アナログ変換電圧範囲の設定可能
・リファレ ンス電源電圧端子( AVref)をアナログ基 準電圧として、アナ ログ変換電
圧範囲を設定します。
■高速変換
・変換時間:1 チャネル当たり 6.7 μ s(20MHz 動作時)
■シングルモード/スキャンモードの動作モードから選択可能
・シングルモード:1 チャネルの A/D 変換
・スキャンモード:1∼4 チャネルの連続 A/D 変換
■4 本のデータレジスタ
・変換結果を各チャネルに対応した 16 ビットデータレジスタに保持
■サンプル&ホールド機能
■3 種類の変換開始
・ソフトウェア、タイマの変換開始トリガ(8 ビットタイマ)または ADTRG 端子の
選択が可能
■A/D 変換終了割込み要求発生
・A/D 変換終了時に、A/D 変換終了割込み(ADI)要求を発生可能



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com