Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 657 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 657 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 653Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 654Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 655Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 656Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 657Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 658Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 659Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 660Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 661Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 657 / 1140 page
background image
20.
 A/D 変換器
624
20.1.2
 ブロック図
A/D
変換器のブロック図を
図 20.1 に示します。
モジュールデータバス
コントロール回路
内部データ
バス
10
ビットD/A
コンパレータ
+
-
サンプル&
ホールド回路
φ/8
φ/16
ADI
割込み信号
バ
ス
イ
ン
タ
フ
ェ
|
ス
A
D
C
S
R
A
D
C
R
A
D
D
R
D
A
D
D
R
C
A
D
D
R
B
A
D
D
R
A
逐
次
比
較
レ
ジ
ス
タ
AVCC
AVref
AVSS
AN0
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
AN6/CIN0
∼7
AN7/CIN8
∼15
【記号説明】
ADCR
:A/Dコントロールレジスタ
ADCSR
:A/Dコントロール/ステータスレジスタ
ADDRA
:A/DデータレジスタA
ADDRB
:A/DデータレジスタB
ADDRC
:A/DデータレジスタC
ADDRD
:A/DデータレジスタD
ADTRG
8
ビットタイマからの
変換開始トリガ
マ
ル
チ
プ
レ
ク
サ
図 20.1 A/D 変換器のブロック図



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com