Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 661 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 661 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 657Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 658Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 659Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 660Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 661Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 662Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 663Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 664Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 665Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 661 / 1140 page
background image
20.
 A/D 変換器
628
20.2.2
 A/D コントロール/ステータスレジスタ(ADCSR)
7
ADF
0
R/(W)
6
ADIE
0
R/W
5
ADST
0
R/W
4
SCAN
0
R/W
3
CKS
0
R/W
0
CH0
0
R/W
2
CH2
0
R/W
1
CH1
0
R/W
*
ビット
初期値
R/W
【注】* フラグをクリアするための0ライトのみ可能です。
ADCSR
は、8 ビットのリード/ライト可能なレジスタで、A/D 変換動作を制御します。
ADCSR
は、リセット、スタンバイモード、ウォッチモード、サブアクティブモード、
サブスリープモード、またはモジュールストップモード時に、H'00 に初期化されます。
ビット 7:A/D エンドフラグ(ADF)
A/D
変換の終了を示すステータスフラグです。
ビット 7
説   明
ADF
0
[クリア条件]
(初期値)
(1)ADF=1 の状態で、ADF フラグをリードした後、ADF フラグに 0 をライト
したとき
(2)ADI 割込みにより DTC が起動され、ADDR をリードしたとき
1
[セット条件]
(1)シングルモード:A/D 変換が終了したとき
(2)スキャンモード:指定したすべてのチャネルの A/D 変換が終了したとき
ビット 6:A/D インタラプトイネーブル(ADIE)
A/D
変換の終了による割込み(ADI)要求の許可または禁止を選択します。
ビット 6
説   明
ADIE
0
A/D
変換の終了による割込み(ADI)要求を禁止
(初期値)
1
A/D
変換の終了による割込み(ADI)要求を許可



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com