Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 673 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 673 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 669Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 670Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 671Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 672Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 673Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 674Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 675Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 676Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 677Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 673 / 1140 page
background image
20.
 A/D 変換器
640
表 20.4 A/D 変換時間(シングルモード)
項目
記号
CKS
=0
CKS
=1
min
typ
max
min
typ
max
A/D
変換開始遅延時間
t
D
10
−
17
6
−
9
入力サンプリング時間
t
SPL
−
63
−−
31
−
A/D
変換時間
t
CONV
259
−
266
131
−
134
【注】
単位:ステート
20.4.4
 外部トリガ入力タイミング
A/D
変換は、外部トリガ入力により開始することも可能です。外部トリガ入力は、ADCR
の TRGS1、TRGS0 ビットが 11 にセットされているとき、ADTRG 端子から入力されます。
ADTRG 入力端子の立ち下がりエッジで、ADCSR の ADST ビットが 1 にセットされ、A/D
変換が開始されます。
その他 の動作は、 シングルモー ド/スキャ ンモードに よらず、ソフ トウェアに よって
ADST
ビットを 1 にセットした場合と同じです。
このタイミングを
図 20.6 に示します。
φ
ADTRG
内部トリガ信号
ADST
A/D変換
図 20.6 外部トリガ入力タイミング



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com