Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 675 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 675 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 671Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 672Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 673Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 674Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 675Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 676Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 677Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 678Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 679Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 675 / 1140 page
background image
20.
 A/D 変換器
642
(3)ノイズ対策上の注意
アナログ入力 端子(AN0∼AN7)、アナロ グ基準電源(AVref)に、過大 なサージなど
異常電 圧による 破壊を防 ぐために 接続する保 護回路は 、
図 20.7 に示すように AVCC−
AVSS
間に接続してください。
また、AVCC、AVref に接続するバイパスコンデンサ、 AN0∼AN7 に接続するフィルタ
のコンデンサは、必ず AVSS に接続してください。
なお、
図 20.7 のようにフィルタ用のコンデンサを接続するとアナログ入力端子(AN0
∼AN7)の入力電流が平均化されるため、誤差を生じることがあります。また、スキャン
モード等で頻繁に A/D 変換を行う場合、A/D 変換器内部のサンプル&ホールド回路の容量
に充放電される電流が入力インピーダンス(R
i n)を経由して入力される電流を上回ると、
アナログ入力端子の電圧に誤差を生じます。したがって回路定数の決定については、充分
ご検討くださいますようお願いいたします。
AVCC
AVref
*1
AN0∼AN7
AVSS
数値は参考値
*
2 Rin:入力インピーダンス
*1
Rin
100 Ω
0.1
µF
0.01
µF
10
µF
*2
*
1
【注】
図 20.7 アナログ入力保護回路の例
表 20.5 アナログ端子の規格
項目
min
max
単位
アナログ入力容量
−
20
pF
許容信号源インピーダンス
−
10*
k
Ω
【注】
*
V
CC=4.0 ∼5.5V 、φ≦12MHz の場合



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com