Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 678 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 678 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 674Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 675Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 676Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 677Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 678Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 679Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 680Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 681Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 682Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 678 / 1140 page
background image
20.
 A/D 変換器
645
(5)許容信号源インピーダンス
本 LSI のアナログ入力は、
信号源インピーダンスが 10k Ω
(AV
CC=4.0∼5.5V、
φ≦12MHz
または CKS=0 のとき)以下の入力信号に対し、変換精度が保証される設計となっていま
す。これは A/D 変換器のサンプル&ホールド回路の入力容量をサンプリング時間内に充電
するために設けている規格で、センサの出力インピーダンスが 10k Ω(AV
CC=4.0∼5.5V、
φ≦12MHz または CKS=0 のとき)を超える場合充電不足が生じ、A/D 変換精度が保証で
きなくなる場合があります。
しかし外部に大容量を設けている場合、入力の負荷は実質的に内部入力抵抗の 10k Ωだ
けになりますので、信号源インピーダンスは不問となります。
ただし、この場合ローパスフィルタとなりますので、微分係数の大きなアナログ信号
(例
えば 5mV/μ s 以上)には追従できない場合があります。
高速のアナログ信号を変換する場合には、低インピーダンスのバッファを入れてくださ
い。
(6)絶対精度への影響
容量を付加することにより、GND とのカップリングを受けることになりますので、
GND
にノイズがあると絶対精度が悪化する可能性があります。必ず AV
SS 等の電気的に安定な
GND
に接続してください。
またフィルタ回路が実装基板上でデジタル信号と交渉したり、アンテナとならないよう
に注意が必要です。
A/D
変換器の等価回路
本LSI
20 pF
Cin =
15 pF
10 k
Ω
∼ 10 kΩ
ローパス
フィルタ
C
∼0.1μF
センサの
出力インピーダンス
センサ入力
【注】 数値は参考値
図 20.11 アナログ入力回路の例



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com