Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 770 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 770 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 766Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 767Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 768Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 769Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 770Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 771Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 772Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 773Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 774Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 770 / 1140 page
background image
23.
 ROM
737
23.10
 フラッシュメモリのライタモード
23.10.1
 ライタモードの設定
プログラム/データの書き込み/消去可能なモードとして、オンボードプログラミング
モード以外にライタモードがあります。ライタモードでは日立 128k バイトフラッシュメ
モリ内蔵マイコンデバイスタイプ*、もしくは日立 64k バイトフラッシュメモリ内蔵マイ
コンデバイスタイプ*をサポートしている PROM ライタを用いて内蔵 ROM に自由にプロ
グラムを書き込むことができます。ライタモード使用時の注意は、
「23.10.10 メモリ書き
込み注意事項」、「23.11  フラッシュメモリの書き込み/消去時の注意」をご参照くだ
さい。本デバイスタイプでは、フラッシュメモリ読み出しモード、自動書き込みモード、
自動消去モード、ステータス読み出しモードをサポートしています。自動書き込みモード
/自動 消去モード/ ステータス 読み出しモ ードではステ ータスポー リング方式を 採用し
ており、また、ステータス読み出しモードでは自動書き込み/自動消去を実行した後に、
その詳細な内部信号を出力します。
表 23.10 にライタモードの端子設定方法を示します。
【注】 * H8S/2148 A マスク品、 H8S/2147 A マスク品、H8S/2144 A マスク品(5V 版、
3V
版共に)は、PROM ライタの書き込み電圧を 3.3V に設定して使用してくだ
さい。
A
マスク品以外の製品は、3.3V に設定して使用しないでください。
表 23.10 ライタモードの端子設定方法
端子名
設定、外付け回路接続
モード端子:MD1、MD0
MD1
、MD0 に Low レベルを入力
STBY 端子
High
レベルを入力
(ハードウェアスタンバイモードにしない)
RES 端子
パワーオンリセット回路
XTAL
、EXTAL 端子
発振回路
その他の設定端子:P97、P92、P91、P90、
         P67
P92
、P67 に Low レベル、
P97
、P91、P90 に High レベルを入力
23.10.2
 ソケットアダプタとメモリマップ
このライタモードでは、PROM ライタに各パッケージに対応したソケットアダプタを取
り付けて行います。ソケットアダプタは、日立 128k バイトフラッシュメモリ内蔵マイコ
ンデバイスタイプ、もしくは日立 64k バイトフラッシュメモリ内蔵マイコンデバイスタイ
プをサポートしているライタメーカごとに用意されています。
図 23.15 にライタモード時のメモリマップを示します。ライタモード時の端子名は
「1.3.2 動作モード別端子機能一覧」を参照してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com