Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 774 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 774 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 770Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 771Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 772Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 773Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 774Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 775Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 776Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 777Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 778Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 774 / 1140 page
background image
23.
 ROM
741
表 23.14 メモリ読み出しモードから他のモードへ遷移時の AC 特性
(条件:V
CC=3.3V±0.3V 、VSS=0V、Ta=25℃±5℃)
項 目
記 号
MIN
MAX
単 位
コマンド書き込みサイクル
t
nxtc
20
―μ s
CE ホールド時間
t
ceh
0
―
ns
CE セットアップ時間
t
ces
0
―
ns
データホールド時間
t
dh
50
―
ns
データセットアップ時間
t
ds
50
―
ns
書き込みパルス幅
t
wep
70
―
ns
WE 立ち上がり時間
t
r
―
30
ns
WE 立ち下がり時間
t
f
―
30
ns
CE
FA17
∼FA0
FO7
∼FO0
H'XX
OE
WE
他モードコマンド書き込み
メモリ読み出しモード
twep
tceh
tdh
tds
tnxtc
【注】 WE、OEを同時にイネーブルしないでください。
tces
ADDRESS STABLE
DATA
tf
tr
図 23.17 メモリ読み出しモードから他のモードへ遷移時のタイミング波形



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com