Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 795 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 795 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 791Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 792Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 793Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 794Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 795Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 796Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 797Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 798Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 799Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 795 / 1140 page
background image
24.
 クロック発振器
762
表 24.6 サブクロック入力条件
項  目
記号
V
CC=2.7 ∼5.5V
単位
測定条件
min
typ
max
サブクロック入力
パルス幅 Low レベル
t
EXCLL
−
15.26
−μ s
図 24.8
サブクロック入力
パルス幅 High レベル
t
EXCLH
−
15.26
−μ s
サブクロック入力
立ち上がり時間
t
EXCLr
−−
10
ns
サブクロック入力
立ち下がり時間
t
EXCLf
−−
10
ns
tEXCLH
tEXCLL
tEXCLr
tEXCLf
VCC×0.5
EXCL
図 24.8 サブクロック入力タイミング
(2)サブクロックを必要としない場合
サブクロックを必要としない場合には、サブクロック入力をイネーブルにしないでくだ
さい。
24.8
 サブクロック波形成形回路
EXCL
端子から入力されたサブクロックのノイズ除去のため、φクロックの分周クロッ
クでサンプリングします。サンプリング周波数は、LPWRCR の NESEL ビットで設定しま
す。詳細は、
「25.2.2 ローパワーコントロールレジスタ(LPWRCR)」を参照してくだ
さい。
サブアクティブモード、サブスリープモード、およびウォッチモードでは、サンプリン
グされません。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com