Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 792 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 792 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 788Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 789Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 790Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 791Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 792Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 793Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 794Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 795Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 796Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 792 / 1140 page
background image
24.
 クロック発振器
759
表 24.4 外部クロック入力条件
項  目
記号
V
CC=2.7 ∼5.5V
V
CC=5.0V ±10%
単位
測定条件
min
max
min
max
外部クロック入力
パルス幅 Low レベル
t
EXL
40
−
20
−
ns
図 24.6
外部クロック入力
パルス幅 High レベル
t
EXH
40
−
20
−
ns
外部クロック
立ち上がり時間
t
EXr
−
10
−
5ns
外部クロック
立ち下がり時間
t
EXf
−
10
−
5ns
クロックパルス幅
t
CL
0.4
0.6
0.4
0.6
t
cyc
φ≧5MHz
図 26.5
Low
レベル
80
−
80
−
ns
φ<5MHz
クロックパルス幅
t
CH
0.4
0.6
0.4
0.6
t
cyc
φ≧5MHz
High
レベル
80
−
80
−
ns
φ<5MHz
tEXH
tEXL
tEXr
tEXf
VCC×0.5
EXTAL
図 24.6 外部クロック入力タイミング
表 24.5 に外部クロック出力安定遅延時間、図 24.7 に外部クロック出力安定遅延時間タ
イミングを示します。発振器とデューティ補正回路は、EXTAL 端子に入力した外部クロ
ックの入力の波形を調整する機能を持っています。EXTAL 端子に規定のクロック信号を
入力すると、外部クロック出力安定遅延時間(t
DEXT)経過後に内部クロック信号出力が確
定します。 t
DEXT 期間中はクロック信号出力が確定していないので、リセット信号を Low
レベルにし、リセット状態に保持してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com