Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 789 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 789 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 785Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 786Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 787Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 788Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 789Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 790Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 791Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 792Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 793Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 789 / 1140 page
background image
24.
 クロック発振器
756
24.3
 発振器
クロックを供給する方法には、水晶発振子を接続する方法と外部クロックを入力する方
法の 2 通りがあります。
24.3.1
 水晶発振子を接続する方法
(1)回路構成
水晶発振子を接続する場合の接続例を
図 24.2 に示します。ダンピング抵抗 R
d は、
表 24.2
に示すものを使用してください。また、水晶発振子は、AT カット並列共振形を使用して
ください。
EXTAL
XTAL
Rd
CL2
CL1
CL1=CL2=10∼22pF
図 24.2 水晶発振子の接続例
表 24.2 ダンピング抵抗値
周波数(MHz)
2
4
8
10
121620
R
d(Ω)
1k
500
200
0
0
0
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com