Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 790 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 790 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 786Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 787Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 788Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 789Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 790Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 791Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 792Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 793Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 794Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 790 / 1140 page
background image
24.
 クロック発振器
757
(2)水晶発振子
図 24.3 に水晶発振子の等価回路を示します。水晶発振子は表 24.3 に示す特性のものを
使用してください。
水晶発振子は、システムクロック(φ)と同一の周波数のものを使用してください。
XTAL
CL
AT
カット並列共振形
EXTAL
C0
LRs
図 24.3 水晶発振子の等価回路
表 24.3 水晶発振子の特性
周波数(MHz)
2
4
8
10
121620
R
s max(Ω)
500
120
80
70
60
50
40
C
0 max(pF )
7
(3)ボード設計上の注意
水晶発振子を接続して発振させる場合、次の点に注意してください。
発振回路部の近くに信号線を通過させないでください(
図 24.4)。誘導により正しい発
振ができなくなる場合があります。
また、ボード設計に際しては、水晶発振子および負荷容量はできるだけ XTAL、EXTAL
端子の近くに配置してください。
CL2
信号A
信号B
CL1
本LSI
XTAL
EXTAL
禁止
図 24.4 発振回路部のボード設計に関する注意事項



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com