Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 805 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 805 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 801Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 802Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 803Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 804Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 805Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 806Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 807Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 808Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 809Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 805 / 1140 page
background image
25.
 低消費電力状態
772
25.2
 各レジスタの説明
25.2.1
 スタンバイコントロールレジスタ(SBYCR)
7
SSBY
0
R/W
6
STS2
0
R/W
5
STS1
0
R/W
4
STS0
0
R/W
3
―
0
―
0
SCK0
0
R/W
2
SCK2
0
R/W
1
SCK1
0
R/W
ビット
初期値
R/W
:
:
:
SBYCR
は 8 ビットのリード/ライト可能なレジスタで、低消費電力モードの制御を行
います。
SBYCR
はリセットまたはハードウェアスタンバイモード時に H'00 に初期化されます。
ソフトウェアスタンバイモードでは初期化されません。
ビット 7:ソフトウェアスタンバイ(SSBY)
SLEEP
命令実行による低消費電力遷移時に、他の制御ビットとの組み合わせで動作モー
ドを決定します。
なお、割込みなどによってモード間遷移をした場合でも SSBY ビットの内容は変わりま
せん。
ビット 7
説   明
SSBY
0
高速モードおよび中速モードで SLEEP 命令を実行したとき、スリープモードに
遷移
サブアクティブモードで SLEEP 命令を実行したとき、サブスリープモードに遷
移
(初期値)
1
高速モードおよび中速モードで SLEEP 命令を実行したとき、ソフトウェアスタ
ンバイモード、サブアクティブモード、あるいはウォッチモードに遷移
サブアクティブモードで SLEEP 命令を実行したとき、ウォッチモード、あるい
は高速モードに遷移
ビット 6∼4:スタンバイタイマセレクト 2∼0(STS2∼STS0)
特定の割込みや命令によってソフトウェアスタンバイモード、ウォッチモード、サブア
クティブモードを解除し、高速モードあるいは中速モードに遷移する場合に、クロックが
安定するまで MCU が待機する時間を選択します。水晶発振の場合、
表 25.4 を参照し、動
作周波数に応じて待機時間が 8ms(発振安定時間)以上となるように選択してください。
外部クロックの場合、任意の選択が可能です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com