Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 808 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 808 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 804Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 805Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 806Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 807Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 808Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 809Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 810Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 811Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 812Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 808 / 1140 page
background image
25.
 低消費電力状態
775
ビット 6
説   明
LSON
0
・高速モード、あるいは中速モードで SLEEP 命令を実行したとき、スリープモー
ド、ソフトウェアスタンバイモード、またはウォッチモード*に遷移
・サブアクティブモードで SLEEP 命令を実行したとき、ウォッチモードに遷移、
または高速モードに直接遷移
・ウォッチモード解除後に高速モードに遷移
(初期値)
1
・高速モードで SLEEP 命令を実行したとき、ウォッチモード、またはサブアクテ
ィブモード*に遷移
・サブアクティブモードで SLEEP 命令を実行したとき、サブスリープモード 、ま
たはウォッチモードに遷移
・ウォッチモード解除後にサブアクティブモードに遷移
【注】
*
ウォッチモード、サブアクティブモードへの遷移時は、必ず高速モードに設定してくだ
さい。
ビット 5:ノイズ除去サンプリング周波数選択(NESEL)
EXCL
端子より入力されたサブクロック(φ SUB)を、システムクロック発振器より生
成されたクロック(φ)により、サンプリングする周波数を選択します。φ=5MHz 以上
のときは、0 をセットしてください。
ビット 5
説   明
NESEL
0
φの 32 分周クロックでサンプリング
(初期値)
1
φの 4 分周クロックでサンプリング
ビット 4:サブクロック入力イネーブル(EXCLE)
EXCL
端子からのサブクロック入力を制御します。
ビット 4
説   明
EXCLE
0
EXCL
端子からのサブクロック入力禁止
(初期値)
1
EXCL
端子からのサブクロック入力許可
ビット 3∼0:リザーブビット
リードすると常に 0 が読み出されます。ライトは無効です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com