Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 830 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 830 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 826Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 827Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 828Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 829Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 830Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 831Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 832Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 833Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 834Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 830 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
797
26.2.2
 DC 特性
DC
特性を
表 26.3 に示します。また、出力許容電流値、バス駆動特性をそれぞれ表 26.4、
表 26.5 に示します。
表 26.3 DC 特性(1)
条件:V
CC=5.0V±10%、
V
CCB=5.0V±10%、
AV
CC*
1=5.0V±10%、AV
ref*
1=4.5V∼AV
CC、
V
SS=AVSS*
1=0V
T
a=-20∼+75℃*
9(通常仕様品)、T
a=-40∼+85℃*
9(広温度範囲仕様品)
項 目
記号
min
typ
max
単位
測定条件
シュミット
P67
∼P60
(1)
V
T
−
1.0
――
V
トリガ入力電圧
(KWUL
=00) *
2*6、
V
T
+
―― V
CC×0.7
KIN15∼KIN8*7*8、
V
CCB×0.7
IRQ2∼IRQ0*3、
V
T
+ – V
T
−
0.4
――
IRQ5∼IRQ3
シュミット
P67
∼P60 (KWUL=01)
V
T
−
V
CC×0.3
――
V
トリガ入力電圧
V
T
+
―― V
CC×0.7
(レベル切換
V
T
+ – V
T
–
V
CC×0.05
――
時)*
6
P67
∼P60 (KWUL=10)
V
T
−
V
CC×0.4
――
V
T
+
―― V
CC×0.8
V
T
+ – V
T
–
V
CC×0.03
――
P67
∼P60 (KWUL=11)
V
T
−
V
CC×0.45
――
V
T
+
―― V
CC×0.9
V
T
+ – V
T
–
0.05
――
入力 High
レベル電圧
RES、STBY、NMI、
MD1
∼MD0
(2)
V
IH
V
CC – 0.7
― V
CC + 0.3
V
EXTAL
V
CC×0.7
― V
CC + 0.3
PA7
∼PA0*
7
V
CCB×0.7
― V
CCB + 0.3
ポート 7
2.0
― AV
CC + 0.3
上記(1)(2)以外の入力端子
2.0
― V
CC + 0.3
入力 Low
RES、STBY、MD1∼MD0 (3)
V
IL
- 0.3
―
0.5
V
レベル電圧
PA7
∼PA0
- 0.3
―
1.0
NMI
、EXTAL ほか、
上記(1)(3)以外の入力端子
- 0.3
―
0.8
出力 High
全出力端子
V
OH
V
CC – 0.5
――
VI
OH = - 200 μ A
レベル電圧
(P97
、P52 を除く*
4)*5*8
V
CCB – 0.5
3.5
――
VI
OH = - 1mA
P97
、P52*
4
2.5
――
VI
OH = - 1mA
出力 Low
全出力端子(RESO を除く) *
5
V
OL
――
0.4
V
I
OL=1.6mA
レベル電圧
ポート 1、2、3
――
1.0
V
I
OL=10mA
RESO
――
0.4
V
I
OL=2.6mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com