Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 144 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 144 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 140Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 141Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 142Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 143Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 144Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 145Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 146Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 147Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 148Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 144 / 1140 page
background image
4.
 例外処理
111
表 4.2 例外処理ベクタテーブル
例外処理要因
ベクタ番号
ベクタアドレス*
1
ノーマルモード
アドバンストモード
リセット
0
H'0000
∼H'0001
H'0000
∼H'0003
システム予約
1
H'0002
∼H'0003
H'0004
∼H'0007
2
H'0004
∼H'0005
H'0008
∼H'000B
3
H'0006
∼H'0007
H'000C
∼H'000F
4
H'0008
∼H'0009
H'0010
∼H'0013
5
H'000A
∼H'000B
H'0014
∼H0017
直接遷移
6
H'000C
∼H'000D
H'0018
∼H001B
外部割込み
NMI
7
H'000E
∼H'000F
H'001C
∼H'001F
トラップ命令(4 要因)
8
H'0010
∼H'0011
H'0020
∼H'0023
9
H'0012
∼H'0013
H'0024
∼H'0027
10
H'0014
∼H'0015
H'0028
∼H'002B
11
H'0016
∼H'0017
H'002C
∼H'002F
システム予約
12
H'0018
∼H'0019
H'0030
∼H'0033
13
H'001A
∼H'001B
H'0034
∼H'0037
14
H'001C
∼H'001D
H'0038
∼H'003B
15
H'001E
∼H'001F
H'003C
∼H'003F
外部割込み
IRQ0
16
H'0020
∼H'0021
H'0040
∼H'0043
IRQ1
17
H'0022
∼H'0023
H'0044
∼H'0047
IRQ2
18
H'0024
∼H'0025
H'0048
∼H'004B
IRQ3
19
H'0026
∼H'0027
H'004C
∼H'004F
IRQ4
20
H'0028
∼H'0029
H'0050
∼H'0053
IRQ5
21
H'002A
∼H'002B
H'0054
∼H'0057
IRQ6
22
H'002C
∼H'002D
H'0058
∼H'005B
IRQ7
23
H'002E
∼H'002F
H'005C
∼H'005F
内部割込み*
2
24
H'0030
∼H'0031
H'0060
∼H'0063
||
|
103
H'00CE
∼H'00CF
H'019C
∼H'019F
【注】
*1
アドレスの下位 16 ビットを示しています。
*2
内部割 込みのベクタテー ブルは、「5.3.3  割込み例外処理 ベクタテーブル」 を参照し
てください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com