Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 145 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 145 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 141Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 142Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 143Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 144Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 145Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 146Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 147Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 148Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 149Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 145 / 1140 page
background image
4.
 例外処理
112
4.2
 リセット
4.2.1
 概要
リセットは、最も優先順位の高い例外処理です。
RES 端子が Low レベルになると、実行中の処理はすべて打ち切られ、本 LSI はリセット
状態になります。リセットによって、CPU の内部状態と内蔵周辺モジュールの各レジスタ
が初期化されます。リセット直後は割込み制御モード 0 になっています。
RES 端子が Low レベルから High レベルになるとリセット例外処理が開始されます。
またウォッチドッグタイマのオーバフローによって、リセット状態とすることもできま
す。詳細は
「第 14 章 ウォッチドッグタイマ(WDT)」を参照してください。
4.2.2
 リセットシーケンス
RES 端子が Low レベルになると本 LSI はリセット状態になります。
本 LSI を確実にリセットするために、電源投入時は最低 20ms の間、RES 端子を Low レ
ベルに保持してください。また、動作中は最低 20 ステートの間、Low レベルにしてくだ
さい。リセット時の各端子の状態は
「付録 D.1 各処理状態におけるポートの状態」を参
照してください。
RES 端子が一定期間 Low レベルの後 High レベルになると、リセット例外処理が開始さ
れ、本 LSI は次のように動作します。
[1]CPU の内部状態と内蔵周辺モジュールの各レジスタが初期化され、CCR の I ビットが
1
にセットされます。
[2]リセット例外処理ベクタアドレスをリードして PC に転送した後、PC で示されるアド
レスからプログラムの実行を開始します。
リセットシーケンスの例を
図 4.2、図 4.3 に示します。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com