Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 316 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 316 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 312Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 313Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 314Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 315Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 316Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 317Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 318Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 319Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 320Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 316 / 1140 page
background image
9.
 8 ビット PWM タイマ(PWM)
283
9.1
 概要
本 LSI は、16 本の出力を持つ PWM(Pulse Width Modulation) タイマを内蔵していま
す。16 本の出力波形は共通のタイムベースから生成され、パルス分割方式により高いキ
ャリア周波数の PWM 出力が可能です。16 本の 8 ビット PWM データレジスタ(PWDR)
を持 ち、 PWDR およびポ ートの データレ ジスタ( P1DR、P2DR )に設定 する値に よっ
て、0∼100%の任意の出力を得ることができます。
9.1.1
 特長
PWM
タイマの特長を以下に示します。
■パルス分割により、最大 1.25MHz のキャリア周波数での動作可能(20MHz 動作時)
■デューティ 0∼100%を 1/256 の分解能で設定可能(100%はポート出力で実現)
■PWM 出力のイネーブル/ディスエーブルの切り替え、直接出力/反転出力の切り替え
が可能



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com