Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 320 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 320 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 316Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 317Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 318Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 319Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 320Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 321Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 322Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 323Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 324Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 320 / 1140 page
background image
9.
 8 ビット PWM タイマ(PWM)
287
PWM
の分解能、PWM 変換周期、キャリア周波数は、選択した内部クロックにより、次
の式で求めることができます。
分解能(最小パルス幅)=1/内部クロック周波数
PWM
変換周期=分解能×256
キャリア周波数=16/PWM 変換周期
したがって、システムクロック(φ)が 20MHz の場合の分解能、PWM 変換周期、キャ
リア周波数は
表 9.3 のようになります。
表 9.3 φ=20MHz 時の分解能、PWM 変換周期、キャリア周波数
内部クロック周波数
分解能
PWM
変換周期
キャリア周波数
φ
50ns
12.8
μ s
1250kHz
φ/2
100ns
25.6
μ s
625kHz
φ/4
200ns
51.2
μ s
312.5kHz
φ/8
400ns
102.4
μ s
156.3kHz
φ/16
800ns
204.8
μ s
78.1kHz
ビット 5:リザーブビット
リザーブビットです。リードすると常に 1 が読み出されます。ライトは無効です。
ビット 4:リザーブビット
リザーブビットです。リードすると常に 0 が読み出されます。ライトは無効です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com