Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2SC5648 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 2SC5648
Description  NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SC5648 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  2SC5648 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SC5648 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SC5648 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SC5648 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device 2SC5648 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device 2SC5648 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
2SC5648
No.7327-1/6
特長
・低雑音である
:NF=2.6dB typ
(f=2GHz)
。
・しゃ断周波数が高い:fT=9.0GHz typ(VCE=1V)。
:fT=11.5GHz typ(VCE=3V)。
・低電圧動作。
・高利得である
:
S21e2=10.5dB typ(f=2GHz)。
・超小型、薄型フラットリードパッケージ
(1.4mm × 0.8mm × 0.6mm)
。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
コレクタ・ベース電圧
VCBO
9V
コレクタ・エミッタ電圧
VCEO
4V
エミッタ・ベース電圧
VEBO
2V
コレクタ電流
IC
20
mA
コレクタ損失
PC
80
mW
接合部温度
Tj
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
コレクタしゃ断電流
ICBO
VCB=5V, IE=0
1.0
µA
エミッタしゃ断電流
IEBO
VEB=1V, IC=0
10
µA
直流電流増幅率
hFE
VCE=1V, IC=5mA
100
160
利得帯域幅積
fT1VCE=1V, IC=3mA
7.0
9.0
GHz
fT2VCE=3V, IC=7mA
9.5
11.5
GHz
次ページへ続く。
単体品名表示:NH
No.
新
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
N7327
注文コード No. N7327
D2502
D2502 TS IM ◎佐藤 TA-3665
NPN エピタキシァルプレーナ型シリコントランジスタ
UHF ∼ S バンド低雑音増幅 , 発振用
2SC5648
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥
について、弊社は責任を負いません。
1 : Base
2 : Emitter
3 : Collector
SANYO : SSFP
外形図 2159
(unit : mm)
0.25
0.2
1.4
0.45
1
3
2
0.1
本製品は、高周波
プロセスを採用して
います。静電気等へ
の影響を受けやすく
なっていますので取
扱いにご注意下さい。


Similar Part No. - 2SC5648

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
2SC5645 SANYO-2SC5645 Datasheet
32Kb / 6P
UHF to S Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
2SC5646 SANYO-2SC5646 Datasheet
31Kb / 6P
UHF to S Band Low-Noise Amplifier andOSC Applications
2SC5646A SANYO-2SC5646A Datasheet
61Kb / 7P
UHF to S-Band Low-Noise Amplifier, OSC Applications
2SC5646A SANYO-2SC5646A Datasheet
444Kb / 9P
UHF to S-Band Low-Noise Amplifier, OSC Applications
logo
ON Semiconductor
2SC5646A ONSEMI-2SC5646A Datasheet
437Kb / 9P
RF Transistor 4V, 30mA, fT=12.5GHz, NPN Single SSFP
August, 2013
More results

Similar Description - 2SC5648

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AUK corp
SUR519J AUK-SUR519J Datasheet
226Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR523H AUK-SUR523H Datasheet
227Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR538J AUK-SUR538J Datasheet
236Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUT562EF AUK-SUT562EF Datasheet
236Kb / 4P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
logo
Continental Device Indi...
CSC3930 CDIL-CSC3930 Datasheet
107Kb / 3P
NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SD1060 UTC-2SD1060 Datasheet
134Kb / 3P
NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
GTM CORPORATION
GJSD1802 GTM-GJSD1802 Datasheet
491Kb / 3P
NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SC4226W BILIN-2SC4226W Datasheet
178Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
Rev.A
KTC3879 BILIN-KTC3879 Datasheet
222Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
KTC4075 BILIN-KTC4075 Datasheet
233Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com