Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HSHCAL001B Datasheet(PDF) 21 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part # HSHCAL001B
Description  Digtal Humidity Sensor
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Direct Link  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HSHCAL001B Datasheet(HTML) 21 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button HSHCAL001B Datasheet HTML 13Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 14Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 15Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 16Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 17Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 18Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 19Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 20Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 21Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 21 page
background image
(Page 21/21 )
4-16.
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
Precautions
4-16-1.
保管環境のご注意 
Storage Environment
適切な温度・湿度環境(
5
~
40
℃
, 40
~
60
%
RH
)で保管していただけるようお願いします。
また、塩素や腐食性のあるガスも避けるようお願いします。不適切な環境で保管した場合は、製品特性に
影響する事があります。
Products should be stored at an appropriate temperature and humidity (5 to 40
℃
, 40 to 60%RH).
Keep products away from chlorine and corrosive gas.
4-16-2.
長期保管のご注意 
Long-term Storage
適切な保管環境でも長期に保管した場合は、リ-ド端子の半田付け性が悪くなったり、電気特性が
不良になる場合がありますので、長期保管した場合は、半田付け性や電気特性をご確認の上、ご使用下さい。
保管が長期(
1
年以上)に及ぶ場合は、窒素雰囲気中での保管をお勧めします。大気中で保管されますと、
大気中の酸素により素子のリ-ド部分が酸化され、リ-ド端子の半田付け性が悪くなります。
Long-term storage may result in poor lead solder ability and degraded electrical performance even under
proper conditions. For those part which stored long-term shall be check solder ability before it is used.
For storage longer than 1 year, it is recommended to store in nitrogen atmosphere.
4-16-3.
使用上の注意
 
Handling instruction
本製品感湿口への
ESD
に注意下さい。
HBM
で
400V
未満での管理をお願いします。
本製品感湿口へのゴミ付着防止管理をお願いします。特に吸湿する有機物(皮膚等)が付着した場合、
吸湿口周辺の湿度が変化します。人が本製品に触れないようにして下さい。
揮発性の高い有機溶剤、アルコール等にさらされないようご注意ください。出力ドリフトの原因になります。
高温環境下において高湿
/
低湿に
長時間さらされると出力ドリフトの原因となります。高湿で出力高、
低湿で出力低となります。例えば
50℃80%RH
に置くと出力高となり、50℃20%RH
に置くと出力低へ変化します。
Please be aware of ESD at moisture entrance. HBM should be managed less than 400V. The product
should be kept away from contamination. Especially organic material, volatile organic solvent and
alcohol will affect performance. The product should not touch human body.
In high temperature environment, there is a tendency to drift of the sensor humidity reading. For
example, the reading will drift to high side in 50degC 80%RH, and low side in 50degC 20%RH.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com