Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG8010 Datasheet(PDF) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG8010
Description  Single-phase SPWM inverter
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG8010 Datasheet(HTML) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG8010 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 14Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 15Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
11 / 20
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在
TA=25℃条件下
符号
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
VCC
电源
Vcc 引脚相对 GND 的
电压
-0.3
6.5
V
I/O
所有输入输出端口
所有 I/O 引脚对 GND
的电压
-0.3
5.5
V
Isink
输出引脚的最大输出灌
电流
-
-
25
mA
Isource
输出引脚的最大输出拉
电流
-
-
-5
mA
TA
环境温度
-
-45
85
℃
Tstr
储存温度
-
-65
125
℃
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在
TA=25℃,Vcc=5V,OSC=12MHz
符号
参数名称
测试条件
最小
典型
最大
单位
Vcc
电源
-
2.7
5
5.5
V
VREF
基准电源输入
-
-
5
-
V
I/O
所有输入输出
所有 I/O 引脚对 GND 的电压
0
-
5
V
Icc
静态电流
Vcc=5V,OSC=12MHz
-
10
15
mA
VFB
峰值反馈基准电压
Vcc=5V
-
3.0
-
V
IFB
电流保护基准电压
Vcc=5V
-
0.5
-
V
TFB
温度保护基准电压
Vcc=5V
-
4.3
-
V
Vin(H)
输入逻辑信号高电位
Vcc=5V
2.0
5.0
5.5
V
Vin(L)
输入逻辑信号低电位
Vcc=5V
-0.3
0
1.0
V
Vout(H)
输出逻辑信号高电平
Vcc=5V,IOH=-3mA
3.0
5.0
-
V
Vout(L)
输出逻辑信号低电平
Vcc=5V,IOL=10mA
-
-
0.45
V
Isink
输出引脚的最大输出灌
电流
-
-
-
20
mA
Isource
输出引脚的最大输出拉
电流
-
-
-
-3
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com