Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG8010 Datasheet(PDF) 13 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG8010
Description  Single-phase SPWM inverter
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG8010 Datasheet(HTML) 13 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG8010 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 14Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 15Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 16Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 17Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 20 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
13 / 20
200K
10K
0.1uF
VFB
13
EG8010
+400V(DC)
10K
Driver IC
SPWMOUT1
SPWMOUT2
SPWMOUT3
SPWMOUT4
27
28
29
30
3.3mH
2.2uF
交流输出
电压取样
反馈电路
220V/50Hz交
流电压输出
200K
10K
0.1uF
10K
16
FRQADJ/VFB2
峰值减法反馈
处理
SPWM发生器
3.3mH
双联电位器
图 8.1c EG8010 双极性调制输出电压反馈电路
为防止过低或过高的输出电压供应到负载,EG8010 内部设定了过压和欠压保护功能,过压保护设定值
3.15V 延时时间为 300mS, 欠压保护设定值 2.75V 延时时间为 3S,当发生过压或欠压保护时,EG8010 根据引
脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT1~SPWMOUT4 到“0”或“1”电平,关闭所有功率 MOSFET
使输出电压到低电平,一旦进入过压和欠压保护后,EG8010 将在 8S 后释放重新打开功率 MOSFET 管再判断
输出电压情况,
释放打开功率 MOSFET 管的持续时间为 100mS,释放的 100mS 时间里再判断过压或欠压事件,
如果仍存在过压或欠压事件,EG8010 再将关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,重新等待 8S 的释放,
如果释放后正常运行达到 1 分钟以上 EG8010 将清除过压或欠压事件次数,否则连续释放次数累计 5 次后仍
未正常运行 EG8010 将彻底关断 SPWM 模块的输出,需要系统重新上电后释放。
8.2 输出电流反馈
EG8010 芯片的引脚 IFB 是测量逆变器输出负载电流,主要用于过流保护检测,电路结构如图 8.1a 电流
采样反馈部分,该引脚内部的基准峰值电压设定为 0.5V 过流检测延时时间 600mS,当某种原因导致负载电
流偏高超出逆变器的负载电流,EG8010 根据引脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT1~SPWMOUT4
到“0”或“1”电平,关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,该功能是主要保护功率 MOSFET 和负载,
一旦进入过流保护后,EG8010 将在 16S 后释放重新打开功率 MOSFET 管再判断负载过流情况,释放打开功
率 MOS 管的持续时间为 100mS, 释放的 100mS 时间里再判断过流事件,如果仍存在过流事件,EG8010 再将
关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,重新等待 16S 的释放,如果释放后正常运行达到 1 分钟以上
EG8010 将清除过流事件次数,否则连续释放次数累计 5 次后仍存在未正常运行 EG8010 将彻底关断 SPWM
模块的输出,需要系统重新上电后释放。如果某些场合如启动电流比较大时间比较长,不适合应用此功能
的,可以将 IFB 引脚接地。
8.3 温度检测反馈
EG8010 芯片的引脚 TFB 是测量逆变器的工作温度,主要用于过温保护检测和工作温度输出显示到 12832
LCD 模块上,电路结构如图 8.3a 温度检测电路,如图所示 NTC 热敏电阻 RT1 和测量电阻 RF1 组成一个简单
的分压电路,分压值随着温度值变化而变化数值,这个电压的大小将反映出 NTC 电阻的大小从而得到相应
的温度值。NTC 选用 25℃对应阻值 10K(B 常数值为 3380)的热敏电阻,TFB 引脚的过温电压设定在 4.3V,
当发生过温保护时,EG8010 根据引脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT1~SPWMOUT4 到“0”



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com