Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG8010 Datasheet(PDF) 2 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG8010
Description  Single-phase SPWM inverter
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG8010 Datasheet(HTML) 2 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

  EG8010 Datasheet HTML 1Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8010 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
2 / 20
版本变更记录
版本号
日期
描述
V1.0
2010 年 9 月 12 日
EG8010 数据手册初稿。
V2.0
2010 年 10 月 18 日
1. 更新 EG8010 管脚定义和功能。
V1.0
V2.0
管脚
定义的功能
定义的功能
Pin6
LCDDI
Pin6
SPWMEN
Pin7
LCDCLK
Pin7
FANCTR
Pin8
LCDEN
Pin8
LEDOUT
Pin9
IDSPSEL
Pin9
PWMTYP
Pin16
FRQADJ
Pin16
FRQADJ/VFB2
Pin23
SPWMEN
Pin23
NC
Pin24
FANCTR
Pin24
LCDCLK
Pin25
LEDOUT
Pin25
LCDDI
Pin31
FRQOUT
Pin31
LCDEN
备注:SPWMEN 功能 V1.0 版本中定义为“0”启动 SPWM 输出,“1”关闭 SPWM 输出;
V2.0 中 SPWMEN 定义为“1”启动 SPWM 输出,
“0”关闭 SPWM 输出。
2. 更新 SST 软启动时间到 3S。
3. 更新过温保护值到 4.3V,过温释放值到 4.0V。
4. 更新典型应用电路图。
5. 更新输出电压反馈部分描述。
6. 添加 PWM 输出类型描述。
7. 更新 RS232 串口通讯指令和功能。
V2.1
2010 年 11 月 15 日
1. 更新典型应用电路图(短路保护 LM393 部分),及应用图中
IR2103 驱动器到 IR2106 驱动器。
2. 添加工频变压器正弦波逆变器应用电路图。
V2.2
2011 年 08 月 20 日
1. 添加 EG8010+IR2110+闭锁功能典型应用图及更新典型应用
电路图参数。
2. 修改图 8.9a RS232 光耦隔离通讯电路中 MAX232 芯片的 9
脚和 10 脚连接。
3. 在温度检测反馈部分 8.3 节中添加了选用 NTC 25℃阻值
10KB,常数值为 3380



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com