Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4065 Datasheet(PDF) 9 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4065
Description  3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4065 Datasheet(HTML) 9 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4065 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.2
9
TP4065
充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压
之后降至设定值的 1/10 时,充电循环
被终止。该条件是通过采用一个内部滤
波比较器对 PROG 引脚进行监控来检
测的。当 PROG 引脚电压降至 100mV
以下的时间超过 tTERM(一般为 20ms)
时,充电被终止。充电电流被锁断,
TP4065 进入待机模式,此时输入电源
电流降至 65μA。(注:C/10 终止在涓
流充电和热限制模式中失效)
。
充电时,BAT 引脚上的瞬变负载会
使 PROG 引脚电压在 DC 充电电流降至
设定值的 1/10 之间短暂地降至 100mV
以下。终止比较器上的 20ms 滤波时间
(tTERM)确保这种性质的瞬变负载不
会导致充电循环过早终止。一旦平均充
电电流降至设定值 的 1/10 以下,
TP4065 即终止充电循环并停止通过
BAT 引脚提供任何电流。在这种状态
下,BAT 引脚上的所有负载都必须由
电池来供电。
在待机模式中,TP4065 对 BAT 引
脚电压进行连续监控。如果该引脚电压
降到再充电电压门限(VRECHRG)以下,
则另一个充电循环开始并再次向电池
供应电流。当在待机模式中进行充电循
环的手动再启动时,必须取消然后再施
加输入电压,或者必须关断充电器并使
用 PROG 引脚进行再启动。图 4 示出
了一个典型充电循环的状态图。
电池反接保护功能
TP4065 具备 锂电池 反接保护功
能,当电池正负极反接于 TP4065 电流
输出 BAT 引脚,TP4065 会停机显示故
障状态,无充电电流。充电指示管脚处
于高阻态,LED 微亮,此时反接的电
池漏电电流小于 5mA。将反接的电池
正确接入,TP4065 自动开始充电循环。
反接后的 TP4065 当电池去除后,
由于 TP4065 输出端 BAT 管脚电容电位
仍为负值,则 TP4065 指示灯不会立刻
正常亮,只有正确接入电池可自动激活
充电。或者等待较长时间 BAT 端电容
负电位的电量放光,BAT 端电位大于
零伏,TP4065 会显示正常的无电池指
示灯状态。
反接情况下,电源电压应在标准电
压 5V 左右,不应超过 5.5V。过高的电
源电压在反接电池电压情形下,芯片的
压差会超过极限耐压。
VIN 输入端反接保护功能
TP4065 且具备电源 反接保护功
能,
当 VIN 正负极反接于 TP4065 VCC
引脚,TP4065 会停机显示故障状态,
无充电电流。充电指示管脚处于高阻
态,LED 灯灭,此时反接的电源漏电
电流小于 10μA。将反接的电源正确接
入,TP4065 自动开始充电循环。
充电状态指示器(CHRG)
TP4065有一个漏极开路状态指示
输出端,CHRG脚,即红灯脚。当充电
器处于充电状态时,CHRG被拉到低电
平,在其它状态,CHRG处于高阻态。
当电池没有接到充电器时,CHRG输出
脉冲信号表示没有安装电池。当电池连
接端BAT管脚的外接电容为1μF时
CHRG闪烁周期约0.2-0.5秒,当电池连
接端BAT管脚的外接电容为10μF时
CHRG闪烁周期约1-3秒。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com