Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4065 Datasheet(PDF) 10 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4065
Description  3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4065 Datasheet(HTML) 10 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4065 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.2
10
TP4065
当不用状态指示功能时,将不用的
状态指示输出端接到地。
充电状态
LED灯
正在充电状态
亮
电池充满状态
灭
电源欠压、反接
灭
电池反接
微亮
无电池连接指示灯状态可选两种方案:
无电池待机状态
LED 灯
应用 1:BAT 接一个
10
μF 电容
闪烁
应用 2:BAT 端接 100K
电阻到电源(图 7)
灭
注:BAT 端连接 100K 电阻到电源时,电源
会通过电阻充电至电池,大小约 8uA。这样
的小电流即使在电池充满后未及时取下情
况中也不会对电池造成过充等危害。
热限制
如果芯片温度试图升至约 135℃
的预设值以上,则一个内部热反馈环路
将减小设定的充电电流。该功能可防止
TP4065 过热,并允许用户提高给定电
路板功率处理能力的上限而没有损坏
TP4065 的风险。在保证充电器将在最
坏情况条件下自动减小电流的前提下,
可根据典型(而不是最坏情况)环境温
度来设定充电电流。有关 SOT 功率方
面的考虑将在“热考虑”部分做进一步
讨论。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电
压进行监控,并在 VCC 升至欠压闭锁门
限以上之前使充电器保持在停机模式。
UVLO 电路将使充电器保持在停机模
式。如果 UVLO 比较器发生跳变,则
在 VCC升至比电池电压高 50mV 之前充
电器将不会退出停机模式。
电源自适应
VCC 掉电至 4.35V 时,自适应电路
启动,自动降低输出电流直到 VCC 不再
降低,该功能可以将大电流充电系统用
USB 或小功率电源适配器、太阳能电
池来做电源,而避免电源复位或重启。
手动停机
在充电循环中的任何时刻都能通
过去掉 RPROG(从而使 PROG 引脚浮置)
来把 TP4065 置于停机模式。这使得电
池漏电流降至 1μA 以下,且电源电流
降至 65μA 以下。重新连接设定电阻器
可启动一个新的充电循环。图 3 利用
NMOS 管关断使 PROG 引脚浮置。
RCH=1K
CHRG
PROG
GND
BAT
Vcc
RPROG
10K
CBAT
10uF
CVIN
10uF
VIN=5V
+
4
1
2
3
5
SHDN
图 3 可信号控制充电电路
自动再启动
一旦充电循环被终止,TP4065 立
即采用一个具有 20ms 滤波时间
(tRECHARGE)的比较器来对 BAT 引脚
上的电压进行连续监控。当电池电压降
至再充电电压点(大致对应于电池容量
的 80%至 90%)以下时,充电循环重
新开始。这确保了电池被维持在(或接
近)一个满充电状态,并免除了进行周
期性充电循环启动的需要。在再充电循
环过程中,CHRG 引脚输出重新进入一
个强下拉状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com