Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT3560E Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3560E
Description  ChargIng voltage external adjustable, maximum access voltage
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3560E Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3560E Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560E Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560E Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560E Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560E Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560E Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
HT3560E
E
4/6
www.hotchip.com.cn
单节锂电池充电管理
Ver1.0
大小的 RPROG。
充满电压的设定
HT3560E 浮充门槛电压是通过调节 Vprog 引脚的
电阻器来设定的。设定电阻器和充满电压采用下列公
式来计算: 根据需要的充满来确定电阻器阻值,当
设置充满电压高于 4.22V(典型值),Vprog 到地接
一个电阻 R,采用 公式一:R
=
例一:当需要设置充满电压为
Vprog=4.5V
时,采用公式一计
算得:R=
=1.940M Ω。当设
置充满电压低于 4.2V,Vprog 到 BAT 接一个电阻 R,
采用公式二:R//265000 =
,例二,当需要设置充满电
压为 Vprog=3.6V 时,采用公式
二计算得:R =618KΩ。
关断延时设定
HT3560E 充满关断延迟是通过调节 CT 引脚的电容
器来设定的。设定电容器和关断延时采用下列公式来
计算: 根据需要的关断延时来确定电容容值,
C=
例一:当需要设置关断延迟
为
30ms 时,采用公式计算得:
C =
=20.50nF
电池反接保护功能
具备锂电池反接保护功能,当锂电池电池正负极反
接于 HT3560E Vbat 输出引脚,HT3560E 会停机显
示故障状态,两个 LED 灯全灭,此时反接的锂电池
漏电电流小于 0.5mA。将反接的电池正确接入,
HT3550 恢复正常充电状态。 电池反接情况下,电
源电压加电池电压不能超过 8V。
充电状态指示器(CHRG STDBY)
HT3560E 有两个漏极开路状态指示输出端,CHRG
和 STDBY。当充电器处于充电状态时,CHRG 被拉
到低电平,STDBY 处于高阻态。当电池反接或者短
路时,CHRG 和 STDBY 都处于高阻态,两个灯全灭。
当不用状态指示功能时,将不用的状态指示输出端接
到 GND。
热限制
如果芯片温度试图升至约 130
℃的预设值以上,则一
个内部热反馈环路将减小设定的充电电流。该功能可
防止 HT3560E 过热,并允许用户提高给定电路板功
率处理能力的上限而没有损坏 HT3560E 的风险。在
保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提
下,可根据典型(而不是最坏情况)环境温度来设定
充电电流。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控,并在
VDD 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停
机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式。如
果 UVLO 比较器发生跳变,则在 VDD 升至比电池电
压高 50mV 之前充电器将不会退出停机模式。
PCB 设计指引
在设计 HT3560E PCB 时,需要遵循以下指南:
VDD 的旁路电容需要紧靠芯片 VDD 和 GND 引脚。
Vbat 的旁路电容需要紧靠芯片 Vbat 和 GND 引脚。
R2 需要紧靠芯片 Vprog,以减少对 Vfloat 的干扰。
20
.
4
265000
*
20
.
2
Vprog
20
.
4
5
.
4
265000
*
20
.
2
2
.
2
291500
*
)
2
.
2
(
Vprog
T
*
2
.
2
10
*
5
.
1
6
3
6
10
*
30
*
2
.
2
10
*
5
.
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com