Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT3560E Datasheet(PDF) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3560E
Description  ChargIng voltage external adjustable, maximum access voltage
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3560E Datasheet(HTML) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3560E Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560E Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560E Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560E Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560E Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560E Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
HT3560E
E
1/6
www.hotchip.com.cn
单节锂电池充电管理
Ver1.0
产品概述
HT3560E 一款完整的单节锂离子电池充电器,
带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线
性控制。只需较少的外部元件数目使得 HT3560E 便
携式应用的理想选择。HT3560E 可以适合 USB 电源
和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充
电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热
反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作
或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电流
可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到
Vfloat (典型值 4.22V)之后,充电电流降至设定值
1/10, HT3560E 将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉
时, HT3560E 自动进入一个低电流状态,电池漏电
流在 3uA 以下。HT3560E 的其他特点包括充电电流
监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电
结束和输入电压接入的状态引脚。
主要特点
预设 4.20V±1%充电电压;
充电电压外部可调,最高可接近输入电压;
涓流/恒流/恒压三段式充电,充电电流外部可调,
最大充电电流可达 1A;
最大输入电压:7V;
支持对 0V 电池充电;
待机电流小于 1uA;
短路保护功能;
BAT-VDD 电压防倒灌功能;
电池正负极反接保护,避免电池极性接反烧毁芯
片;
智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,
在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电
流;
软启动限制了浪涌电流;
可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
自动再充电;
支持 1 灯模式和两灯模式;
高度集成,极少的外围元器件
典型应用电路图
Vin
GND
C1
105
R1
L1
L2
C2
105
BAT
5
6
7
2
3
4
1
8
R2


Similar Part No. - HT3560E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT3560S HOTCHIP-HT3560S Datasheet
1Mb / 6P
Charging voltage outside of charging voltage
More results

Similar Description - HT3560E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Intersil Corporation
ISL5571A INTERSIL-ISL5571A Datasheet
163Kb / 12P
Access High Voltage Switch
January 2004
ISL5571A INTERSIL-ISL5571A_04 Datasheet
183Kb / 12P
Access High Voltage Switch
July 2004
logo
Unisonic Technologies
UC723 UTC-UC723 Datasheet
154Kb / 4P
ADJUSTABLE VOLTAGE
LM317 UTC-LM317_15 Datasheet
284Kb / 5P
ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317L UTC-LM317L_15 Datasheet
215Kb / 5P
ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Texas Instruments
BQ24083 TI1-BQ24083_16 Datasheet
1Mb / 24P
ADJUSTABLE BATTERY VOLTAGE
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT4936S HOTCHIP-HT4936S Datasheet
1Mb / 7P
The built-in maximum 1 A linear charging mode of charging current is adjustable
HT3560S HOTCHIP-HT3560S Datasheet
1Mb / 6P
Charging voltage outside of charging voltage
HT3570S HOTCHIP-HT3570S Datasheet
1Mb / 6P
ChargIng voltage external adjustable, maximum access voltage
logo
Renesas Technology Corp
ISL5571A RENESAS-ISL5571A Datasheet
667Kb / 12P
Access High Voltage Switch
Jul 2004
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com