Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT4054 Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4054
Description  Constant flow / constant voltage mode operatio
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4054 Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4054 Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
HT4054
0.5A 线性锂离子电池充电器 IC
第 4 页 共 7 页
引脚功能描述
CHRG(引脚 1)
:漏极开路充电状态输出。在电池的充电过程中,由一个内部 N 沟道 MOSFET 将 CHRG 引脚拉
至低电平。当充电结束时,CHRG 脚强制为高阻态; HT4054 检测到一个欠压闭锁条件时,CHRG 引脚被强制为高阻抗
状态。
GND(引脚 2) :地
BAT(引脚 3) :充电电流输出。该引脚向电池提供充电电流并将最终浮充电压调节至 4.2V, 电流降至充电电流的
1/10,充电截止。
VCC(引脚 4) :正输入电源电压。该引脚由充电器供电。VCC 的变化范围在 4.25V 至 6V 之间,并应通过至少一个
1uf 电容器进行旁路。当 VCC 降至 BAT 引脚电压的 30mV 以内,HT4054 进入停机模式,从而使 IBAT 降至 2uA 以下。
PROG(引脚 5) :充电电流设定、充电电流监控和停机引脚。在该引脚与地之间连接一个精度为 1%的电阻器 PPROG
可以设定充电电流。当在恒定电流模式下进行充电时,该引脚的电压被维持在 1V。在所有的模式中都可以利用该引脚
上的电压来测算充电电流,公式如下:
IBAT=(VPROG/RPROG)X1000
PROG 引脚还可用来关断充电器。将设定电阻器与地断接,内部一个 2.5uA 电流将 PROG 引脚拉至高电平。当该
引脚的电压达到 1.22V 的停机门限电压时,充电器进入停机模式,(注:检测 BAT 大于 4.2V)充电停止且输入电源电
流降至 45uA。重新将 RPROG 与地相连将使充电器恢复正常操作状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com