Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

74HC245 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # 74HC245
Description  8bit CMOS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

74HC245 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  74HC245 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
8bit
CMOS
数据缓冲器
74HC245
www.szpth.com
-
-
3
7.推荐工作条件
推荐工作条件
推荐工作条件
推荐工作条件:
:
:
:
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
最小
最小
最小
最小
典型
典型
典型
典型
最大
最大
最大
最大
单位
单位
单位
单位
VDD
逻辑电源电压
3.3
5
5.5
V
VIH
高电平输入电压
2.6
2.75
2.9
V
VIL
低电平输入电压
0
-
2.0
V
8.
8.
8.
8.极限参数
极限参数
极限参数
极限参数(
(
(
(TA=25
TA=25
TA=25
TA=25℃
℃
℃
℃)
)
)
)
参数
参数
参数
参数
符号
符号
符号
符号
范围
范围
范围
范围
单位
单位
单位
单位
逻辑电源电压
VDD
-0.5~+7.0
V
逻辑输入电压
VI1
-0.5~VDD+0.5
V
输出驱动电流
IOH
-95
mA
输出灌电流
IOL
105
mA
功率损耗
PD
400
mW
工作温度
Topt
-40~+80
℃
储存温度
Tstg
-65~+150
℃
9.
9.
9.
9.DC
DC
DC
DC 特性
特性
特性
特性
参数
参数
参数
参数
符号
符号
符号
符号
最小
最小
最小
最小
典型
典型
典型
典型
最大
最大
最大
最大
单位
单位
单位
单位
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
高电平输入电压
VIH
2.6
2.75
2.9
V
低电平输入电压
VIL
0
-
2.0
V
高电平输出电压
VOH
5.0
V
VCC=5V
低电平输入电压
VOL
0
V
VCC=5V
静态电流损耗
ICC
800
1000
uA
VCC=5V
输出驱动电流
IOH
90
95
100
mA
VCC=5V
输出灌电流
IOL
95
105
115
mA
VCC=5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com