Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

74HC245 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # 74HC245
Description  8bit CMOS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

74HC245 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  74HC245 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
8bit
CMOS
数据缓冲器
74HC245
www.szpth.com
-
-
4
10.
10.
10.
10.AC
AC
AC
AC 特性
特性
特性
特性
参数
参数
参数
参数
符号
符号
符号
符号
最小
最小
最小
最小
典型
典型
典型
典型
最大
最大
最大
最大
单位
单位
单位
单位
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
输出上升延时
TPLH
6.5
7.0
7.5
ns
输出下降延时
TPHL
6.5
7.0
7.5
ns
输出上升沿
TILH
4.5
5.0
5.5
ns
输出下降沿
TIHL
4.0
4.5
5.0
ns
VCC=5V
F=25MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com