Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

74HC245 Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # 74HC245
Description  8bit CMOS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

74HC245 Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  74HC245 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd 74HC245 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
8bit
CMOS
数据缓冲器
74HC245
www.szpth.com
-
-
1
1.概述
概述
概述
概述:
:
:
:
74HC24
74HC24
74HC24
74HC245
55
5 是一
是一
是一
是一种三态输出八组总线收发器
种三态输出八组总线收发器
种三态输出八组总线收发器
种三态输出八组总线收发器,
,
,
,主要应用于大屏显示
主要应用于大屏显示
主要应用于大屏显示
主要应用于大屏显示,
,
,
,以及其他的消费
以及其他的消费
以及其他的消费
以及其他的消费
类电子产品中增加驱动
类电子产品中增加驱动
类电子产品中增加驱动
类电子产品中增加驱动。
。
。
。
2.特点
特点
特点
特点:
:
:
:
采用
采用
采用
采用 CMOS
CMOS
CMOS
CMOS 工艺
工艺
工艺
工艺
宽电压工作范围
宽电压工作范围
宽电压工作范围
宽电压工作范围:3V
:3V
:3V
:3V-
--
-5V
5V
5V
5V
同相三态门输出
同相三态门输出
同相三态门输出
同相三态门输出
8
88
8 位
位
位
位双向收发器
双向收发器
双向收发器
双向收发器
封装形式
封装形式
封装形式
封装形式:SOP20
:SOP20
:SOP20
:SOP20、
、
、
、SSOP20
SSOP20
SSOP20
SSOP20、
、
、
、TSSOP20
TSSOP20
TSSOP20
TSSOP20
3.管脚
管脚
管脚
管脚定义
定义
定义
定义:
:
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19
18
17
16
15
14
13
12
11
20
74HC245
DIR
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
GND
VCC
OE
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
图
图
图
图 1:
:
:
:管脚图
管脚图
管脚图
管脚图


Similar Part No. - 74HC245

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
74HC245 PHILIPS-74HC245 Datasheet
130Kb / 22P
Octal bus transceiver; 3-state
Rev. 03-31 January 2005
logo
ON Semiconductor
74HC245 ONSEMI-74HC245 Datasheet
127Kb / 8P
Octal 3?뭆tate Noninverting Bus Transceiver
March, 2007 ??Rev. 1
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
74HC245 FUMAN-74HC245 Datasheet
261Kb / 6P
OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC245 NEXPERIA-74HC245 Datasheet
264Kb / 15P
Octal bus transceiver; 3-state
Rev. 6 - 6 September 2021
74HC245-Q100 NEXPERIA-74HC245-Q100 Datasheet
735Kb / 20P
Octal bus tranceiver; 3-state
More results

Similar Description - 74HC245

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TC5832DC TOSHIBA-TC5832DC Datasheet
1Mb / 38P
32 MBIT (4M x 8BIT) CMOS NAND E2PROM
TH58V128FT TOSHIBA-TH58V128FT Datasheet
1Mb / 32P
128Mbit (16M x 8bit) CMOS NAND E2PROM
logo
Wing Shing Computer Com...
WS62256 WINGS-WS62256 Datasheet
353Kb / 9P
Very Low Power / Voltage CMOS SRAM 32K X 8bit
logo
Samsung semiconductor
K4E660812B SAMSUNG-K4E660812B Datasheet
416Kb / 21P
8M x 8bit CMOS Dynamic RAM with Extended Data Out
KM48C2000B SAMSUNG-KM48C2000B Datasheet
79Kb / 8P
2M x 8Bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
logo
Maxim Integrated Produc...
MX7523 MAXIM-MX7523 Datasheet
134Kb / 4P
CMOS 8Bit Multiplying D/a Converter
1995
logo
Hitachi Semiconductor
HM6116 HITACHI-HM6116 Datasheet
250Kb / 5P
2048-word X 8bit High Speed CMOS Static RAM
logo
Zilog, Inc.
Z86E47 ZILOG-Z86E47 Datasheet
111Kb / 8P
CMOS Z8 8BIT MICROCONTROLLER
logo
List of Unclassifed Man...
UT611024 ETC1-UT611024 Datasheet
227Kb / 11P
128K X 8BIT HIGH SPEED CMOS SRAM
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M37260M6-XXXSP MITSUBISHI-M37260M6-XXXSP Datasheet
3Mb / 58P
SINGLE-CHIP 8BIT CMOS MICROCOMPUTER WITH ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com