Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1806 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1806
Description  6 way led
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1806 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1806 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
6
66
6 通道带反馈控制
通道带反馈控制
通道带反馈控制
通道带反馈控制 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 IC TM1806
IC TM1806
IC TM1806
IC TM1806
第 3 页 共 6 页
www.szpth.com
极限参数
极限参数
极限参数
极限参数 (注
注
注
注):
:
:
:
电源电压, VDD
50V
输出电流, IOUTn
60mA
端口电压, VDS (OUT1 ~ OUT6)
-0.4V to
75V
OE, STD , ISET管脚电压
6V
最大工作结温, TJ
150°C
工作温度, Topr
-40°C to
85°C
存储温度范围
-55°C to
150°C
管脚焊接温度 (焊接, 10秒)
260°C
注: 超过上述极限参数会损坏器件.全部电压均以地为参考值. 电流输入到芯片的
电流方向为正, 芯片端口输出方向为负.
功能框图
功能框图
功能框图
功能框图:
:
:
:
时序特性
时序特性
时序特性
时序特性:
:
:
:
参数
符号
符号
符号
符号
条件
最小
典型
典型
典型
典型
最大
单位
单位
单位
单位
上升延迟时间 (输出电流
变化从 “L” 到 “H”)
tpLH
0.1
0.3
0.6
us
下降延迟时间 (输出电流
变化从 “H” 到 “L”)
tpHL
0.05
0.1
0.4
us
关断恢复延迟时间
50
us
OE
最小脉冲宽度
tW(OE
VDD=12.0V
VDS=1.0V
VIH=5.0V
VIL=GND
RSET=2.4k
5
-
-
us



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com