Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1806 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1806
Description  6 way led
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1806 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1806 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
6
66
6 通道带反馈控制
通道带反馈控制
通道带反馈控制
通道带反馈控制 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 IC TM1806
IC TM1806
IC TM1806
IC TM1806
第 5 页 共 6 页
www.szpth.com
“ON”
IDD(ON
)
RSET=2.4k ;
OE _
/OE=“Active”
4
7
RSET=Open; OE
_
/OE=“Inactive”
6
9
“OFF”
IDD(OF
F)
RSET=2.4k ;
OE _
/OE=“Inactive”
4
7
mA
电源电流
Shutdo
wn
IDD(SD
)
STD _ = “Low”
40
70
uA
应用信息
应用信息
应用信息
应用信息:
:
:
:
工作中最大功率消耗:
VOUTn = OUTn 管脚的最大输出电压;
IOUTn = OUTn 管脚的正常输出电流;
VDD(MAX) = 最大输入电压;
IDD = 电源到IOUTn端口的输出电流;
n = 1 ~ 6.
温度条件
温度条件
温度条件
温度条件:
TM1806 在芯片内部设计了过流保护和过温保护电路,但在正常负载条件下仍
不允许超过极限结温,TM1806的过温保护电路防止器件由于内部损伤而造成芯片
外部电源的损坏。
当芯片的温度上升超过150°C时,芯片将自动关闭输出. 当电源功耗超过980mW
( TA=70°C)时, 需要增加散热片来控制结温使之低于120°C.
结温的计算方法为:
TJ = PD (θJC +θCS +θSA ) + TA
PD : 功率损耗.
θJC : 从结到管壳的热阻系数.
θCS : IC表面到外壳的接触热阻系数.
(典型值, θCS < 1.0°C /W)
θSA : 外壳到散热片的热阻系数.
如果采用PCB敷铜I方式进行散热,下表提供不同面积的PCB散热要求(PCB表
面要求敷锡),对于多层PCB均可以用来散热,每层之间用多个过孔连接。
PCB θSA (°C /W)
59
45
38
33
27
24
21
PCB 散热面积
(mm2)
500
1000
1500
2000
3000
4000
5000



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com