Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1810 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1810
Description  Single Way LED
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1810 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1810 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
单通道
单通道
单通道
单通道 LED
LED
LED
LED 恒流
恒流
恒流
恒流驱动
驱动
驱动
驱动芯片
芯片
芯片
芯片 TM1810
TM1810
TM1810
TM1810
- 3 -
www.szpth.com
V1.4
应用
应用
应用
应用信息
信息
信息
信息
1、典型恒流驱动应用原理图如下:
LED1
LED2
LEDn
TM1810
1
2
3
GND
NC
OUT
DC POWER INPUT
LED3
图
图
图
图 1111
如图 1 所 , 使 TM1810 工作在恒流
下,芯片 OUT 引脚上电压应大于 2.5V, 芯片的 2、
3 脚 间的电压应达到 2.5V 上。在应用时,电源 接 LED
在 OUT 引脚上的电压建议在 3.0V
。如 芯片 霪工作在 定恒流
下,TM1810-2 和 TM1810-3 的 OUT 引脚电压应
在 12.0V
和 8.0V 内为 。
如 芯片 OUT 引脚长时间
高电压, 芯片
功耗 大,可能明 发 从而导致芯片损坏,
应
实际使用
来 理
器件参数。如 电源电压 高或 接的 LED 数量
,导致 TM1810
的 OUT 引脚工作电压 高时,建议 接 适 值 封装功率的电
霂 压,如下图 2 所 :
LED1
LED2
LEDn
TM1810
1
2
3
GND
NC
OUT
DC POWER INPUT
R1
图
图
图
图 2222
图 2 ,电
1 的 值应
电源电压、所使用的 LED 压降、 接的 LED 数量来 霂
,
式如下( 定 TM1810 的 OUT 引脚工作电压为 3.0V):
使用 TM1810-2 时: =(电源电压 LED 压降
接数量 3.0V) 0.018A
使用 TM1810-3 时: =(电源电压 LED 压降
接数量 3.0V) 0.03A
如:电源电压为 DC24V 时,使用 TM1810-2 作恒流驱动,5
光 LED
接时, 的 值
如下:
=(24V-3.0V 5 -3.0V) 0.018A=330
注
注
注
注:
:
:
: 光 LED 压降一
2.0V
, 光和 光 LED 的压降一
3.0V
,
应
实际使用的 LED
参数
定。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com