Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1810 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1810
Description  Single Way LED
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1810 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1810 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
单通道
单通道
单通道
单通道 LED
LED
LED
LED 恒流
恒流
恒流
恒流驱动
驱动
驱动
驱动芯片
芯片
芯片
芯片 TM1810
TM1810
TM1810
TM1810
- 4 -
www.szpth.com
V1.4
2、 于 PWM 光的应用
LED1
LED2
LEDn
TM1810
1
2
3
GND
NC
OUT
DC POWER INPUT
R1
Q1
MOSFETN
PWM 控控
图
图
图
图 3333
如图 3 所 ,用 PWM 信号通过
电路控制 TM1810 的导通和
,使芯片工作在
性通
时,TM1810 的OUT脚耐压可达24V, PWM信号
时TM1810 的OUT脚电压可 为DC24.0V,
导通的 空 不应该 高,
应用参 如下:
TM1810-2: 通时间 空 小于 50%
TM1810-3: 通时间 空 小于 30%
如 电源电压减
接的 LED
压降
下的电压 高,应 照图 3 所 在电路
接 压电
1 霂电压 功率
。
3、PC
注
项
为 降低 TM1810 芯片工作时的温度,在 霂 PC
时,应 与 TM1810 引脚连接的 PC
量 大, 达到良 而
的
雙 。参 下图:
1
2
3
PCB铜
铜
铜
铜铜
铜
铜
铜
PCB铜
铜
铜
铜铜
铜
铜
铜
PCB铜
铜
铜
铜铜
铜
铜
铜
TM 1810



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com