Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1826 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1826
Description  12 - channel LED constant current drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1826 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1826 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
12
12
12
12 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM1826
TM1826
TM1826
TM1826
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
在-40℃~+85℃下,GND=0V 除非另有说明
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VDD
电源电压
4.5
5.5
6.5
V
VDIN
DIN 输入耐压范围
DIN 串接 1k 电阻
-0.5
--
VDD+0.
7
V
VDO
DO 输出耐压范围
DO 串接 1K 电阻
-0.5
--
VDD+0.
7
V
VOUT
OUT 输出耐压范围
OUT=OFF
-0.5
--
24.0
V
TMK
内控模式周期
VDD=5V,
OUT 串接 1K 电阻上拉
4.5
5.0
5.5
S
TA
工作温度范围
-40
+85
℃
TJ
工作结温范围
-40
+125
℃
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
在 VDD=5.0V 和-40℃~+85℃下,典型值 VDD=5.0V 和 TA=+25℃ 除非另有说明
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VOH
高电平输出电压
IOH=-6’A DO
VDD-0.5
VDD
VDD+0.5
V
VOL
低电平输出电压
IOL=10’A DO
0.4
V
VIH
高电平输入电压
VDD=5.0V
3.5
VDD
V
VIL
低电平输入电压
VDD=5.0V
0
1.35
V
IOH
高电平输出电流
VDD=5.0V,SDO=5.0V
1
’A
IOL
低电平输出电流
VDD=5.0V,SDO=1.0V
10
’A
IIN
DI 输入电流
DIN 接 VDD
-1
1
uA
IDD
静态电流
OUTR,OUTG,OUTB,DIN,
SET, DO=开路, VDD=4V
4.0
6.0
8.0
’A
IOLC
恒定输出电流范围
OUTR,OUTG, OUTB= 3.0V
10
41
’A
IOLKG
输出漏电流
OUTR,OUTG, OUTB =OFF
0
0.3
uA
ΔIOLC0
恒流误差
通道对通道
OUTR,OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V
±6
%
ΔIOLC1
恒流误差
芯片对芯片
OUTR,OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V
±6
%
ΔIOLC2
线性调整
OUTR,OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V
±0.5
±1
%/V
ΔIOLC3
负载调整
OUTR,OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V~3V
±1
±3
%/V
IDDdy“
动态电流损耗
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
DO=开路
3
’A
Rth(j-。)
热阻值
--
79.2
190
℃/W
PD
消耗功率
(T。=25°C)
250
’W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com