Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1826 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1826
Description  12 - channel LED constant current drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1826 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1826 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
12
12
12
12 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM1826
TM1826
TM1826
TM1826
PWM模式命令
如果在24bit数据包中,高8位不全为1,则该数据包是PWM设定数据,其结构如下
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
BIT23-BIT16
BIT15-BIT8
BIT7-BIT0
设定OUTR1/2/3/4输出PWM占空比 ,此高8位不能 设为全1
设定OUTG1/2/3/4输出PWM占空比
设定OUTB1/2/3/4输出PWM占空比
以
为 设置1组RGB PWM的数据 格式,设置一 片TM1826要4组同样 格式的数 据包
PWM占空比从0-255连续可调,注意每个24bit数据包的高8位不能全为1
4×24bit数据发送时高位先发,按照RGB的顺序发送数据 每24位可拆分成3个8位数据来发送,
注意字节与字节之间的高电平时间不要超过RESET信号时间,否则芯片会复位,复位后又重新接
收数据,则无法实现数据传输
数据传输速率时间
数据传输速率时间
数据传输速率时间
数据传输速率时间
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大
最大
最大
最大值
值
值
值
单位
单位
单位
单位
T0L
输入0码,低电平时间
150
300
450
“s
T1L
输入1码,低电平时间
600
800
1000
“s
T0L
输出0码,低电平时间
--
340
--
“s
T1L
输出1码,低电平时间
--
680
--
“s
T
0码或1码的周期时间
--
1200
--
“s
Treset
Reset码,高电平时间
VDD=5V
GND=0V
140
500
--
us
注意
注意
注意
注意 发送 1 码或 0 码的周期时间为 1200“s 频率 800KHz
时序图
时序图
时序图
时序图
VIL
VIH
T0L
逻辑 0
T1L
逻辑 1
RES ET
Tre set
T0L 制
T1L 制
RES ET
tPL Z
T
T



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com