Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1829 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1829
Description  3 - channel LED constant current drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1829 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1829 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
3333 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM1
TM1
TM1
TM1829
829
829
829
www.szpth.c”m
功能
功能
功能
功能描述
描述
描述
描述
本芯片采用单线通讯方式,采用归零码的方式发送信号 芯片在上电复位以后,接受DIN
端送来的数据,接收完24bit后,DO端口开始转发DIN端继续发来的数据,为下个级联芯片提
供输入数据 在转发数据之前,DO口一直为高电平 如果DIN输入RESET复位信号,芯片将在
复位成功后根据接收到的24bit数据输出相对应PWM占空比波形,且芯片重新等待接受新的数
据,在接收完开始的24bit数据后,通过DO口转发数据,芯片在没有接受到RESET信号前,OUTR
OUTG OUTB管脚原输出保持不变
芯片采用自动整形转发技术,信号不会失真衰减,使得该芯片的级联个数不受信号传送的
制,仅仅受 刷屏速度要求
数据结构
数据结构
数据结构
数据结构
恒流模式命令
芯片上电复位后,DIN输入的数据为每连续24bit为一个完整数据包,先发高位,如果高8
位[bit23~bit16]全为1,则该数据包是恒流设定数据,其结构如下
RI4 RI3 RI2 RI1 RI0
GI4 GI3 GI2 GI1 GI0
BI4 BI3 BI2 BI1 BI0
T
1
1
1
1
1
1
1
1
BIT23-BIT16 全为1时,表示以 下数据设 定恒流参 数
BIT15-BIT11
BIT10-BIT6
BIT5-BIT1
BIT0
设定OUTR输出恒 流电流
设定OUTG输出恒 流电流
设定OUTB输出恒 流电流
测试模 式位
RI [bit15~bit11]:设定R通道恒流值,Ir=10+RI[4:0]mA,即最小10+0=10mA,最大10+31=41mA
GI [bit10~bit6]:设定G通道恒流值,设定方式同上
BI [bit5~bit1]:设定B通道恒流值,设定方式同上
T: 测试模式位. 1 此位置位时,测试模式
0 此位清零时,正常工作模式,OUT输出PWM
[bit15~bit1]位为分别独立设定OUTR,OUTG, OUTB引脚输出恒流值,数值范围从0~31,对应
以下表中的恒流值



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com