Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1680 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM1680
Description  LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM1680 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM1680 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
3
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
V1.3
32*8 & 24*16 LED 驱动芯片 TM1680
输入输出等效电路
VDD
GND
OSC
VDD
GND
SDA/SYNC
VDD
GND
SCL/A1/A0
VDD
GND
COM
VDD
GND
ROW
图3
集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可
能会损坏集成电路,天微电子建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作
焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
极限参数
(1)(2)
参数名称
参数符号
极限值
单
位
逻辑电源电压
VDD
VSS-0.3V ~ VSS+6V
V
输入端电压范围
SDA,SCL,OSC,SYNC
Vin
VSS-0.3~VDD+0.3
V
工作温度范围
Topt
-40~+85
℃
储存温度范围
Tstg
-55~+125
℃
(1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,天微电子
不建议实际使用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件
参数名称
参数符号
最小值
典型值
最大值
工作电压
VDD
2.4
5.0
5.5
V
输入低电平电压
Vil
0
-
0.3VDD
V
输入高电平电压
Vih
0.7VDD
-
5
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com