Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1680 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM1680
Description  LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM1680 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM1680 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1680 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
5
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
V1.3
32*8 & 24*16 LED 驱动芯片 TM1680
功能描述
1 显示内存(RAM)
静态显示内存包含64*4位和96*4位两种格式来存储需要显示的数据。如果模式32ROW/8COM模式被
选择,则RAM的存储空间64*4位;如果模式24ROW/16COM模式被选择,则RAM的存储空间为96*4位。RAM
中的数据直接映射到LED显示驱动器,如果RAM的数据设置为“1”则对应LED将被点亮。下图5和图6给
出的是RAM到LED的映射图:
COM7
ROW0
00H
02H
3EH
01H
03H
3FH
D3
COM6 COM5 COM4
COM3 COM2 COM1 COM0
ROW1
D2
D0
D3
D2
D1
D0
Addr
Data
Data
32 ROW & 8 COM for 64×4 Display RAM
Addr
D1
图5
COM15
ROW0
00H
04H
5CH
03H
07H
5FH
D3
COM14 COM13 COM12
COM3 COM2 COM1 COM0
ROW1
ROW24
D2
D0
D3
D2
D1
D0
Addr
Data
Data
24 ROW & 16 COM for 96×4 Display RAM
Addr
D1
......
......
......
......
......
图6
2 系统时钟
TM1680的系统时钟用来产生系统工作的时钟频率。LED 驱动时钟、系统时钟可以取自片内的 RC
振荡器(256KHz)或者使用 S/W 设置由外部时钟输入。系统振荡器构造如图7所示,当SYS DIS命令被
执行时,系统时钟停止,LED 工作循环将被关闭(这条指令只能适用与片内 RC 振荡器)。一旦系统时
钟停止时,LED 显示为空白,时基也会丧失其功能。LED_OFF命令用来关闭 LED 工作循环,LED 工作
循环被关闭之后,用 SYS
DIS 命令节省电源开支,充当省电命令;如果是片外时钟源被选择的话,
使用 SYS DIS 命令不能够关闭振荡器以及执行省电模式。晶体振荡器可以通过OSC管脚提供时钟频
率,在这种情况下,系统将不能进入省电模式。在系统上电时,TM1680 默认处在 SYS DIS 状态下。
256kHz片内
RC振荡器
外部时钟
OSC
系统时钟
图7
3 LED 驱动
TM1680 含有 256(32*8)和 384(24*16)两种模式的 LED驱动,可以设定成 32*8 或者 24*16 显
示模式,通过COM口输出可以选择 N-MOS 或者 P-MOS 输出渠道。这些特性使得TM1680 可以适应不同
的LED应用场合。LED 驱动时钟源于系统时钟,驱动的时钟一般情况下选择片内RC振荡器 256KHz或者
扩展的外部振荡器。详细设置命令请见命令概述表。
4 级联操作
在级联操作时,级联的第一颗芯片设置为主机模式,其管脚SYNC和OSC用作输出;级联的第二片芯
片设置为从机模式,其管脚SYNC和OSC用作输入,并与主机芯片的SYNC和OSC脚连接。TM1680的器件地
址包含2位外部地址选择位A1、A0,所以最多可以连接4个TM1680到同一总线上。详细设置请参考级联
应用电路图。A1\A0内置上拉电阻,在单独驱动芯片时,A1\A0可悬空,此时TM1680 从机地址为0xe7。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com