Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MBSP-3 Datasheet(PDF) 36 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # MBSP-3
Description  BATTERY BACKUP SYSTEM
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

MBSP-3 Datasheet(HTML) 36 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button MBSP-3 Datasheet HTML 32Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-3 Datasheet HTML 33Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-3 Datasheet HTML 34Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-3 Datasheet HTML 35Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-3 Datasheet HTML 36Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-3 Datasheet HTML 37Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-3 Datasheet HTML 38Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-3 Datasheet HTML 39Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-3 Datasheet HTML 40Page - Pentair plc. All rights reserved. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 46 page
background image
Instalación
36
INSTALACIÓN (Típica): Descarga común
Riesgo de descargas eléctricas. Puede
producir descargas eléctricas, quemaduras o causar la
muerte. Desconecte la bomba del sumidero principal antes
de empezar este procedimiento.
AVISO: permita superposición cuando corte los tubos y
haga un prueba de los accesorios (secos) antes de usar
pegamento.
AVISO: si no hay ninguna válvula de retención en la descarga
de la bomba del sumidero principal, debe instalar una.
También debe instalar una en el tubo de descarga de la BBU
(Figura 3, Página 4). Asegúrese de que las flechas de flujo de
la válvula de retención estén dirigidas LEJOS de la bomba
que se esté protegiendo.
1. Use Cinta selladora para rosca de tubo PTFE en los
extremos machos del tubo de descarga. Enrosque
el codo de 1-1/4” x 1-1/2” (suministrado) en el tubo de
descarga. Cuando esté apretado, el codo debe estar
dirigido hacia arriba.
2. Si es posible, instale la BBU en el suelo del sumidero;
asegúrese de que las dos bombas no se toquen entre
sí y no interfieran en el funcionamiento del interruptor.
AVISO: si hay desechos o gravilla en el fondo del colector
de fango que la bomba pudiera succionar, ponga la
bomba del sumidero principal y la BBU sobre ladrillos o
bloques para evitar atascamiento.
3. Si el sumidero demasiado pequeño para albergar las dos
bombas en la base de sumidero, busque una posición
elevada que no interfiera con el interruptor de la PSP.
4. Corte un pedazo de tubo de PVC de 1-1/2” para alcanzar
desde el codo de descarga de la bomba de respaldo has-
ta cerca de un (1) pie sobre el suelo del sótano. Este es el
tubo de descarga inferior.
5. Para evitar hermeticidad de la bomba durante el funcio-
namiento, abra un orificio de 1/8” en el tubo de descarga
inferior con aproximadamente 2” sobre la base del tubo
(debajo del nivel del suelo).
6. Instale la válvula de retención FP0026-10 (se compra
separadamente) en el extremo superior del tubo. Apriete
de forma segura las abrazaderas para mangueras.
ASEGÚRESE de que las flechas de flujo estén dirigidas
hacia ARRIBA (lejos de la bomba de respaldo). Si están
hacia abajo, la válvula no permitirá el paso de agua y la
bomba no funcionará.
7. Corte el tubo de descarga para la bomba del sumidero
principal (PSP) sobre la unión y la válvula de retención (si
existe alguna). Haga este corte de aproximadamente 18”
sobre la parte superior del tubo ascendente de la BBU
con la bomba respaldo instalada.
8. Si la PSP no tiene instalada una válvula de retención en
el tubo de descarga, instale una ahora.
9. Corte un pedazo de tubo de descarga para que la PSP
se ajuste entre la válvula de retención y el conector
en Y de deslizamiento de 45°. Asegúrese de dejar
la superposición necesaria para las uniones del
pegamento.
10. Instale el conector en Y de 45° en el tubo de descarga de
la PSP.
11. Instale el codo de 45° en el tubo de descarga de
RESPALDO DE BATERÍAS de 1-1/2”.
AVISO: puede que necesite insertar un pedazo de tubo
recto entre el codo y el conector en Y. Si es así, use un
codo estándar de 45°. Si no necesita insertar un pedazo
de tubo recto entre el codo y el conector en Y, (el codo
va directamente en el conector en Y), use un codo de
deslizamiento de 45°.
12. Ponga el tubo de descarga superior en el extremo
superior del conector en Y.
AVISO: es una buena práctica cortar un pedazo de
tubo que vaya en el conector en Y e instalar una unión
en el tubo. Continúe con el tubo de descarga desde
la parte de salida de la unión. Esto permitirá quitar
más fácilmente el sistema para limpiarlo o hacerle
mantenimiento. Se puede usar para esto una manguera
o ensamble de abrazadera U74-68.
13. Asegúrese de que la BBU limpie la bomba del sumidero
principal y su interruptor. Si no hay suficiente espacio
para dos bombas en el suelo del sumidero, se debe le-
vantar la BBU (dependiendo de su situación particular).
14. Haga un ensamble de prueba para asegurarse de que
todo se vaya a ajustar. Puede necesitar un ayudante
para que sostenga todo mientras usted realiza el ajuste
sin pegamento. Marque todas las uniones antes de
pegarlas.
Riesgo de incendios e inhalación química. Siga
las instrucciones del fabricante del pegamento relacionadas
con peligros de incendios y ventilación siempre que use
solventes de PVC, imprimador y cemento.
15. Separe todos los tubos, limpie todas las uniones y
luego vuelva a ensamblar el sistema, pegándolo con
imprimador de PVC y pegamento.
16. Instale el interruptor de respaldo de baterías como se
muestra, 1” sobre el nivel de inicio de agua de la bomba
principal. Ajústelo al tubo con los sujetadores para
cables suministrados.
17. Una con cinta en el cable de la bomba con el tubo
ascendente, de tal forma que el tapón no se caiga en el
sumidero.
18. Vaya a “CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE LA BBU”
(Página 8) para ver las instrucciones de las conexiones.
19. Una vez que todas las conexiones se hayan completado,
llene su colector con agua y verifique que la PSP saque
el agua y que la BBU no funcione. Luego, desconecte la
PSP y vuelva a llenar el colector con agua. Verifique que
la bomba del BBU saque el agua.
20. Asegúrese de que exista alimentación eléctrica en las
dos bombas y de que su sistema esté listo para usarse.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com