Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S40HT Datasheet(PDF) 10 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # S40HT
Description  Submersible High Temperature Effluent Pumps
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

S40HT Datasheet(HTML) 10 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button S40HT Datasheet HTML 6Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 7Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 8Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 9Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 10Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 11Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 12Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 13Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 14Page - Pentair plc. All rights reserved. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
INSTALLATION
Tension dangereuse. Risque de secousses, de
brûlures, voire de mort. Ne pas lever la pompe par son cordon
électrique. Se reporter à «Avertissement concernant le levage par le
cordon électrique» à la page 3.
NOTA : La pompe doit être installée sur une surface dure et
de niveau (béton, asphalte, etc.). Ne jamais installer la pompe
directement sur une surface en terre, en glaise ou en gravier.
Tuyaux
Le diamètre des tuyaux ne doit pas être plus petit que le diamètre du
refoulement de la pompe.
Si on branche la pompe dans un réseau
d'effluents, les tuyaux
doivent pouvoir laisser passer les matières solides ayant au moins
3/4 de pouce (19 mm) de diamètre.
Le débit du tuyau de refoulement doit pouvoir permettre de garder
toutes les matières solides présentes en suspension dans le liquide.
Pour obtenir un débit minimum de 2 pieds par seconde (61 cm/s)
dans le tuyau de refoulement, le diamètre du tuyau de refoulement
doit correspondre à ceux indiqués ci-dessous :
Un tuyau d’un
Permettre
diamètre de :
de débiter :
1-1/2 po (38mm)
12 gal/min (45,4 L/m)
2 po (51mm)
21 gal/min (79,5 L/m)
2-1/2 po (64mm)
30 gal/min (113,5 L/m)
3 po (76mm)
48 gal/min (182 L/m)
Dans un réseau
d'effluents, brancher un clapet de non retour de 1-1/2
pouce (38 mm) sur le tuyau de refoulement de la pompe pour que le
liquide ne revienne pas à contre-courant dans le puisard. Le clapet de
non retour doit avoir un obturateur à passage intégral qui permettra aux
matières solides de passer facilement. S'assurer que l'installation du
clapet de non retour est conforme aux codes de la municipalité.
NOTA : Pour obtenir le meilleur rendement possible du clapet de non
retour lorsque l'on pompe des matières solides, ne pas brancher le
côté refoulement du clapet de non retour à un angle supérieur à 45
° par rapport à l'horizontale. Ne pas poser le clapet de non retour à
la verticale étant donné que les matières solides risqueraient de se
déposer sur son obturateur et de l'empêcher de s'ouvrir au démarrage.
Percer un trou de 3/16 de pouce (5 mm) dans le tuyau de refoulement,
à environ 1 à 2 pouces (25 à 51 mm) au-dessus du branchement du
refoulement de la pompe (mais pas sous le clapet de non retour) pour
empêcher la formation de bouchons d'air dans la pompe.
ÉLECTRICITÉ
Tension dangereuse. Risque de secousses,
de brûlures, voire de mort. Lorsque l'on installe, fait fonctionner
ou intervient sur cette pompe, respecter les consignes de sécurité
suivantes.
1.
NE PAS épisser le cordon électrique.
2.
NE PAS permettre au cordon électrique d'être immergé.
3.
NE PAS utiliser de cordon prolongateur. Ce type de cordon
présente un danger d'incendie et il risque de réduire
suffisamment la tension pour empêcher un pompage adéquat
et/ou provoquer des dommages au moteur.
4.
NE PAS manipuler ou entretenir la pompe pendant qu'elle est
branchée sur le courant électrique.
5.
NE PAS enlever la broche de mise à la terre de la fiche ni
modifier cette fiche. Pour protéger contre les secousses
électriques, le cordon électrique à 3 conducteurs est muni
d'une fiche à 3 broches dont une de mise à la terre. Brancher la
pompe dans une prise de courant à 3 trous dont un de mise à la
terre et ceci conformément au National Electric Code, au Code
canadien de l'électricité et aux codes de la municipalité.
Pour un fonctionnement automatique, brancher ou câbler la pompe sur
un interrupteur à flotteur à fonctionnement automatique ou un module
de commande duplex. La pompe fonctionnera constamment si elle est
branchée directement dans une prise de courant électrique. Le modèle
S50HTPC1 a besoin du tableau d’interrupteurs PW217-280.
Brancher ou câbler la pompe directement sur son propre circuit de
dérivation individuel, sans autre prise de courant ni équipement
branché sur ce circuit. Déterminer le calibre des fusibles ou des
disjoncteurs d'après le Tableau «Caractéristiques du moteur, de
l'interrupteur et du cordon électrique».
Risque de secousses électriques et d'incendie
pouvant causer de graves blessures, des dommages matériels,
voire la mort. S'assurer que les informations du courant électrique
(Tension/Hertz/Phase) indiquées sur la plaque signalétique du moteur
de la pompe correspondent exactement au courant alimentant le circuit
de la pompe. Installer la pompe conformément à tous les codes de
l'électricité en vigueur.
Pumping Range (Inches)
610141822263034
38"
5.5"
6
10
14
18
22
26"
3.5"
413 0893
Graphique de rendement – Longueur du câble et plage de
pompage
FONCTIONNEMENT
L’interrupteur flotteur automatique du modèle S50HTPC1 est réglé
en usine avec une longueur de câble de 4 po. Cette longueur
de câble peut être modifiée en fonction des plages de pompage.
(Voir les graphiques de performance). L'installateur doit s'assurer
que l'interrupteur ne risque pas de se coincer et que la longueur
est réglée pour qu'il reste au moins 2 po de liquide au-dessus de
l'aspiration de la pompe au niveau le plus bas et sous le tuyau
d'entrée du puisard au niveau le plus haut.
Risque d’incendie ou d’explosion pouvant
causer de graves blessures, des dommages matériels, voire la
mort. Ne pas utiliser cette pompe dans des atmosphères explosives,
et ne pomper que de l’eau avec cette pompe
.
AVIS : Ne pas permettre à la pompe de fonctionner dans un puisard
sec, car ceci annulera la garantie et la pompe risquera d'être
endommagée.
Le dispositif de protection contre les surcharges à fonctionnement
automatique du moteur l'empêchera de brûler suite à une
surchauffe/surcharge. Dès que le moteur refroidit, le dispositif de
protection contre les surcharges se réarme automatiquement et
démarre le moteur.
Si le dispositif de protection contre les surcharges se déclenche
fréquemment, en rechercher la cause. Ceci peut être causé par un
impulseur coincé, une mauvaise/basse tension ou une défectuosité
électrique du moteur. Si on pense qu'il y a défectuosité électrique du
moteur, remplacer la pompe.
La pompe est lubrifiée en permanence. Aucun huilage et aucun
graissage ne sont requis.
2
RENDEMENT
Gal/min (L/min) à la hauteur totale de refoulement en pieds (m)
Modèles
10
15
20
Aucun débit aux
hauteurs ci-dessous
Débits en gallons (L)/minute
S40HT-11P
42
30
10
21
S40HT-11*
42
30
10
21
S50HTPC1
65
—
60
48/50
* Pour le rendement à des températures maximum, consulter
le catalogue.
Plage de pompage (pouces)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com