Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SM7720P Datasheet(PDF) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # SM7720P
Description  Silicon controlled LED drive chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

SM7720P Datasheet(HTML) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  SM7720P Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
SM7720P 带可控硅调光的 LED 驱动芯片 QTIGIGV1.2
- 3 -
极限参数
极限参数(TA= 25℃)
符号
说明
范围
单位
GATE
栅极驱动端
-0.3~20
V
SC
内置 MOS 漏极
-0.3~20
V
CS
电压采样端
-0.3~7
V
RT
最大 TON 时间调节端
-0.3~7
V
VDD
芯片电源
-0.3~20
V
RθJA
PN 结到环境的热阻
130
℃/W
TJ
工作结温范围
-40~150
℃
TSTG
存储温度
-55~150
℃
VESD
HBM 人体放电模式
>2
KV
注
:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。
电气工作参数
(除非特殊说明,下列条件均为 TA=25℃,VDD=16V)
符号
说明
条件
范围
单位
最小
典型
最大
VVDD_CLAMP
VDD 箝位电压
1.5mA
-
17
-
V
Vuvlo_H
VDD 启动电压
VDD 上升
-
15
-
V
Vuvlo_L
VDD 欠压保护电压
VDD 下降
-
8
-
V
Istart
VDD 启动电流
VDD= Vuvlo_L-1V
-
150
-
uA
IDD_OPER
静态工作电流
f=50kHz
-
200
-
uA
VCS_PK
电压检测阈值
-
-
600
-
mV
TLEB
前沿消隐时间
-
-
350
-
nS
TONmax
最大导通时间
RT=75K
-
8.5
-
uS
TOFFmin
最小消磁时间
-
-
1.5
-
uS
TOFFmax
最大消磁时间
-
-
40
-
uS
RT
RT 引脚输出电流
-
-
20
-
uA
RDS_ON
功率管导通阻抗
-
-
2.5
-
Ω
TOTP
过热调节温度
-
-
135
-
℃
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com