Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SM7720P Datasheet(PDF) 4 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # SM7720P
Description  Silicon controlled LED drive chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

SM7720P Datasheet(HTML) 4 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  SM7720P Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM7720P Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
SM7720P 带可控硅调光的 LED 驱动芯片 QTIGIGV1.2
- 4 -
功能表述
SM7720P 是一款支持可控硅调光的高精度 LED 恒流驱动芯片,应用于非隔离的 LED 电源系统,适用于
85Vac~265Vac 全范围的交流电压输入。
SM7720P 采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电流很低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围
器件,即可实现恒流输出,极大地节约了系统体积和成本。
SM7720P 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
启动与供电
系统上电后,母线电压通过启动电阻对 VDD 电容充电;当 VDD 电压达到芯片启动电压时,芯片内部控制电路
开始工作。SM7720P 内部设置 17V 稳压管,用于箝位 VDD 电压。芯片正常工作时,需要 VDD 电流很低,无辅助绕
组供电,仅通过启动电阻供电就能够维持芯片自身耗电。
储能电感
SM7720P 工作于电感电流临界模式,当功率管导通时,流过储能电感的电流从零开始上升,导通时间为:
IN
PK
ON
V
I
L
T
(L 为电感量,
PK
I 为电感电流峰值)
当功率管关断后,流过储能电感的电流从峰值开始往下降,当电感电流下降到零时,芯片内部逻辑控制功率管
再次导通。功率管的关断时间为:
OUT
PK
OFF
V
I
L
T
SM7720P 设置了系统的最小消磁时间(1.5us)和最大消磁时间(40us)
。如果电感量很小,关闭时间可能会小于
芯片的最小消磁时间,系统就会进入电感电流断续模式;当电感量很大时,关闭时间又可能大于芯片最大消磁时间,
这是系统就会进入电感电流连续导通模式。
RT 电阻设置
通过 RT 引脚电阻来设置最大 TON 时间,RT 引脚输出电流固定为 20uA。
6
max
10
9
ON
T
T
R
(kΩ)
前沿消隐(LEB)
功率 MOSFET 每开启一次,电流检测电阻上就不可避免的产生一个尖峰电压。为了避免此尖峰信号使控制器误
动作,芯片内置了 350ns 的前沿消隐时间,在这段前沿消隐的时间内,GATE 输出驱动也就不会被关断。
保护功能
SM7720P 内置多种保护功能,包括 LED 短路保护, VDD 欠压保护,芯片温度过热调节等。当 LED 短路时,系
统工作在很低的频率。同时系统不断检测负载状态,如果故障排除,系统将重新开始正常工作。
过热调节功能
SM7720P 具有芯片温度过热调节功能,在芯片温度过热时,逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,提
高系统的可靠性;芯片内部设定的过热调节温度点为 135℃。
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com