Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SP4522 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # SP4522
Description  Synchronous charge and discharge mobile power SOC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

SP4522 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  SP4522 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4522 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4522 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4522 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4522 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4522 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SP4522
同步充放电移动电源
SOC
Ver1.2
TPOWER Semiconductor
5
深圳市天源中芯半导体有限公司
工作状态与电量指示
LED1~LED4 为充放电状态与电量指示引脚,不同状况时 LED 状态如下:
①接入
VDD 时,LED1 到 LED4 会依次全部点亮,然后再根据电池电量指示充电状态,达到电量的 LED 灯常亮,当前电
量的
LED 以 1Hz 频率闪烁,充满电后 LED1~LED4 全亮;
②待机状态下,若按下按键
S1,显示电量 16S 后关闭;
③放电时,
LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量,若电池电压低于 3.05V,LED1 会以 2HZ 的频率快闪提示电量低,
直到电池电压低于
2.9V,关闭电路,进入低功耗低压保护模式,需要重新充电至 3.2V 以上才可以再次放电;
④长按
S1 键 1.5S,手电筒打开,再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。
LED1~LED4 工作状态表
IC 型号
充电
放电
电池电压
(V)
LED1
LED2
LED3
LED4
电池电压
(V)
LED1
LED2
LED3
LED4
SP4522
VBAT<3.6
闪烁
灭
灭
灭
VBAT<2.9
灭
灭
灭
灭
2.9≤VBAT<3.05
快闪
灭
灭
灭
3.05≤VBAT<3.5
亮
灭
灭
灭
3.6≤VBAT<3.75
亮
闪烁
灭
灭
3.5≤VBAT<3.65
亮
亮
灭
灭
3.75≤VBAT<3.9
亮
亮
闪烁
灭
3.65≤VBAT<3.8
亮
亮
亮
灭
3.9≤VBAT<4.2
亮
亮
亮
闪烁
3.8≤VBAT
亮
亮
亮
亮
4.2≤ VBAT
亮
亮
亮
亮
-
-
-
-
-
-
注:上表中电池电压是
Typical 情况下标准电压。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com