Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG301 Datasheet(PDF) 6 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG301
Description  Roll code coding chip
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG301 Datasheet(HTML) 6 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG301 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG301 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG301 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG301 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG301 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG301 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG301 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG301 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG301 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG301 用户手册
滚动码编码芯片
2013 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
5/9
5. 结构框图
60K
60K
60K
60K
电源管理
控制电路
LED驱动
按键检测
PWM驱动
EEPROM
OSC
编码电路
S0
S1
S2
S3
VDD
/LED
PWM
1.3K~3.5K
VSS
30K
6. EG301 工作原理
当检测到有按钮被按下时,EG301 将被唤醒,并延时大约 15 ms 以等待按钮抖动平息。加密同
步计数值、识别码和按钮信息以形成滚动码。每次新的按键都会产生新的滚动码,即便是再次按下同
一个按钮也是如此。发送的编码字在超过 64K 次传输中都不会重复。
保持按键不放时,滚动码会重复发送相同的编码信息,直到有新的按键按下。当同时按下多个按
键时,再松开其中某个按键时,滚动码编码信息不会改变。只有按下其他按键或松开所有按键再重新
按下按键时,滚动码编码信息才会改变。
松开所有按键后,芯片先发送完一组完整的滚动码后再自动断电,芯片进入待机模式,最大电流
小于 1uA。
当配置芯片的自动关闭功能后,按键超过 30 秒时,芯片会自动断电,并停止发码。这时候芯片处
于待机状态,电流小于 1uA。
7. 对 EG301 编程
EG301 内部 EEPROM 存放 64 位密钥、28 位序列号、16 位同步值、16 位芯片配置字等信息,这些
信息允许用户反复烧入。用户每次编程时,以一个串行数据流输入包含上述信息的全部 192 位信息到
芯片内,并将其存储到 EEPROM 中。
编程时 S2(或 S3)引脚作为串行时钟引脚,PWM 引脚作为串行数据引脚。
在 S2(或 S3)引脚保持适当时间的高电平后,并通过设置 PWM 引脚为高电平来启动编程(如图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com