Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG1503 Datasheet(PDF) 15 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG1503
Description  Programmable Power ChIp
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG1503 Datasheet(HTML) 15 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG1503 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 14Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 15Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 16Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 17Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 18Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 19Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 21 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG1503 芯片用户手册 V1.4
                                                   
可编程电源芯片 
2014 ©屹晶微电子有限公司  版权所有                                                                        
www.EGmicro.com 
15 / 21            
 
3. IFB1 内部基准电压控制寄存器 0x02 
寄存器地址 0x02(Hex)
初始值
Bit7
GV2
  电流放大器增益配置,
“00”10 倍放大,“01”20 倍放大,“10”30 倍
放大,“11”40 倍放大
0 
Bit6
GV1
0 
Bit5
REFC5
IFB1 内部基准电压设定寄存器: 
1.000000~011110: 1mV~30mV, 线性分辨率 1mV 精度 
2.011111~110001:32mV~70mV, 线性分辨率 2mV 精度 
3.110001~111111:73mV~112mV, 线性分辨率 3mV 精度 
1 
Bit4
REFC4
0 
Bit3
REFC3
0 
Bit2
REFC2
1 
Bit1
REFC1
1 
Bit0
REFC0
1 
 
4. 电流放大器正端电压控制寄存器 0x03 
寄存器地址 0x03(Hex)
初始值
Bit7
IAPSET2
  电流放大器正端基准电压配置,
“00”50mV,
“01”75mV,
“10”100mV,
“11”150mV
0 
Bit6
IAPSET1
0 
Bit5
REFD5
IFB2 内部基准电压设定寄存器: 
1.000000~011110: 1mV~30mV, 线性分辨率 1mV 精度 
2.011111~110001:32mV~70mV, 线性分辨率 2mV 精度 
3.110001~111111:73mV~112mV, 线性分辨率 3mV 精度 
1 
Bit4
REFD4
0 
Bit3
REFD3
0 
Bit2
REFD2
1 
Bit1
REFD1
1 
Bit0
REFD0
1 
 
5. 电流环放大器、短路保护基准电压和延时控制器 0x04 
寄存器地址 0x04(Hex)
初始值
Bit7
ICOMP2
电流环放大器及斜波补偿选择位 
000
001
010
011
100
101
110
111
X0
(无电流环)
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
0 
Bit6
ICOMP1
0 
Bit5
ICOMP0
0 
Bit4
SD2
短路保护延时时间控制位 
000
001
010
011
100
101
110
111
3uS 
5uS 
8uS 
13uS 
26uS 
55uS 
108uS  213uS 
0 
Bit3
SD1
0 
Bit2
SD0
0 
Bit1
REFE1
短路保护基准电压比较器,线性分辨率 50mV 精度
00
01
10
11
50mV
100mV
150mV
200mV
0 
Bit0
REFE0
0 
 
 
 
 
 



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com