Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC2803 Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC2803
Description  3W high power white LED driver
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC2803 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC2803 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC2803(文件编号:S&CIC0815)
3W 高功率白光 LED 驱动器
第 3 页 共 7 页
七、
极限工作条件
这仅仅是最大极限且不保证运行功能。长期在极限条件下工作可能影响器件可靠性。所有电压都是相对地电压。
输入引脚电压:-0.3V~6V
SW 引脚电压:-0.3V~6V
SHDN、FB 引脚电压:-0.3V~6V
工作温度范围:-40℃~85℃
存储温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间 5 秒):300℃
八、
额定工作条件
结温:-40℃~125℃
环境温度:-40℃~85℃
九、
热信息
参数
封装
符号
最大值
单位
热电阻(芯片到容器)
SOT23-6
θ
JC
130
C/W
热电阻(芯片到环境)
SOT23-6
θ
JA
250
内部功率消耗
SOT23-6
PD
400
mW
十、
电特性
TA=25℃,VIN=2.4V,ILED=350mA,VSHDN=VIN,L=2.2uH,CIN=10uF,CO=10uF,除非另外注明。
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压范围
VIN
--
0.9
--
VF-0.2(注 1)
V
反馈电压
VFB
--
90
95
100
mV
启动电压
VSTART
VIN:0V→2.4V
ILED=100mA
--
0.7
0.9
V
维持电压
VHOLD
VIN:0V→2.4V
ILED=750mA→200mA
--
0.75
--
V
振荡器频率
FOSC
--
0.85
1.0
1.15
MHz
SHDN 输入高电平
VSH
VIN=1.8V
1.0
--
--
V
SHDN 输入低电平
VSL
VIN=1.8V
--
--
0.4
V
过温关闭
OTS
--
--
150
--
℃
过温迟滞
OTH
--
--
15
--
℃
最大输出电流范围
IO(MAX)
--
750
--
--
mA
静态电流
IQ
ILED=0mA, VO=3.4V,
器件转换频率 1MHz
--
1
3
mA
关闭电流
ISD
关闭模式
--
--
1
uA
开关导通电阻
RDSON
VO=3.4V
--
0.1
--
Ω
电流限制
ILIM
VO=3.4V
2
--
--
A
效率
η
ILED=750mA
--
90
--
%
注 1:VF=LED 正向电压。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com