Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC2803 Datasheet(PDF) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC2803
Description  3W high power white LED driver
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC2803 Datasheet(HTML) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC2803 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2803 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC2803(文件编号:S&CIC0815)
3W 高功率白光 LED 驱动器
第 5 页 共 7 页
十二、应用信息
电感选择
由于开关频率是 1MHz,SC2803 可以使用一个小数值电感。对于 SC2803 大部分的应用,电感值应选择在 2.2uH~
4.7uH 之间。在典型的大电流白光 LED 应用中,推荐使用一个 4.7uH 的电感。电感应具有低 DCR(直流电阻)
,使 I
2R
功率损失减至最小,并且需要一个 2A 的电流范围以控制不饱和时的传感器峰值电流。
电容选择
为了 SC2803 的正常工作,需要一个输入电容以减少输入纹波和噪声。为了得到更佳的输入退耦,输入端应使用
ESR(等效串联电阻)电容。对于大部分的应用,推荐的最小输入电容为 2.2uF。
在正常工作条件下,推荐的最小输出电容为 6.8uF,对于高功率的 LED 电流,推荐使用一个 10uF~22uF 的电容,
输出电容的具体值由 LED 电流值决定。输出电容的 ESR 是决定变压器输出电压纹波的重要因数,所以应使用低 ESR
电容以减小输出纹波。对于 SC2803 的应用,小尺寸的陶瓷电容是最佳的选择。X5R 和 X7R 类型是最佳选择,因为它
们具有大电压和大温度范围。
二极管选择
SC2803 必须使用一个 2A 的肖特基二极管。使用一个具有低正向电压降的肖特基二极管可以有效提高功率 LED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com